データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF4N25 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF4N25
部品情報  250V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF4N25 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF4N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)*+#,-./0*0Ω, 1 
- +/2**/2µ 0301 
"  !"  **µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





C+
 C=+ 
+-*+7-&)*µ(
&)*


+
∆C+
$∆
C=+ 
 
7-&)*µ(, &)8

* &&

+$8
7
D:+ 
+-&)*++-*+


.
µ(
+-&**+-.&)8


.*
µ(
7
:C1=
+-4*++-*+


.**
(
7
:C1=,!
+-4*++-*+


.**
(
 
+
: + 
+-+7-&)*µ(
4 *

) *
+
,
  
, 
+-.*+7-. 3(

. 4'
. /)

   
+-)*+7-. 3(

& 4


 

7  
+-&)++-*+
-. *E#


.))
&**


  

4)
3)


,!  

3 '
? )

   

 
+-.&)+7-4 ?(
,-&)Ω


? '
&)


,

3)
.**


 

? 3
&)


 

&&
))

F
 :
+-&**+7-4 ?(
+-.*+


3 4
) ?

F
: 

. 4


F
:

& .


     
7
A 


& '
(
7
A9  


.. &
(
+
 + 
+-*+7-& '(


. )
+

,!, !
+-*+7-4 ?(
7$-.**($µ

..*


F
,!, !

* 4)

µ


同様の部品番号 - FQPF4N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF4N20 FAIRCHILD-FQPF4N20 Datasheet
726Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQPF4N20L FAIRCHILD-FQPF4N20L Datasheet
541Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQPF4N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com