データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RZM002P02T2L データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 RZM002P02T2L
部品情報  1.2V Drive Pch MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RZM002P02T2L データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  RZM002P02T2L Datasheet HTML 1Page - Rohm RZM002P02T2L Datasheet HTML 2Page - Rohm RZM002P02T2L Datasheet HTML 3Page - Rohm RZM002P02T2L Datasheet HTML 4Page - Rohm RZM002P02T2L Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
RZM002P02
Data Sheet
2/4
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.06 - Rev.B
Electrical characteristics (Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
IGSS
Yfs
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
V(BR) DSS
IDSS
VGS (th)
RDS (on)
Ciss
Coss
Crss
td (on)
Qg
Qgs
Qgd
Gate-source leakage
Drain-source breakdown voltage
Zero gate voltage drain current
Gate threshold voltage
Static drain-source on-state
resistance
Forward transfer admittance
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer capacitance
Turn-on delay time
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
∗Pulsed
−±10
µAVGS= ±10V, VDS=0V
−20
−−
VID=
−1mA, VGS=0V
−−
−1
µAVDS= −20V, VGS=0V
−0.3
−−1.0
V
VDS=
−10V, ID= −100uA
0.8
1.2
ID=
−200mA, VGS= −4.5V
1.0
1.5
ID=
−100mA, VGS= −2.5V
1.3
1.6
2.2
ID=
−100mA, VGS= −1.8V
3.5
ID=
−40mA, VGS= −1.5V
2.4
9.6
ID=
−10mA, VGS= −1.2V
0.2
−−
SVDS=
−10V, ID= −200mA
115
pF
VDS=
−10V
10
6
pF
VGS= 0V
6
pF
f=1MHz
1.4
ns
0.3
nC
0.3
nC
−−
nC
VDD
−10V
ID=
−100mA
VGS=
−4.5V
RL
100
RG= 10
VDD
−10V, ID= −200mA
VGS=
−4.5V
RL
50
Ω, RG= 10Ω
tr
td (off)
tf
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
4
17
ns
17
ns
−−
ns
Body diode characteristics (Source-drain) (Ta=25
°C)
VSD
−−
−1.2
V
IS=
−200mA, VGS=0V
Forward voltage
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
∗Pulsed


同様の部品番号 - RZM002P02T2L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RZM002P02 ROHM-RZM002P02 Datasheet
224Kb / 5P
   1.2V Drive Pch MOSFET
More results

同様の説明 - RZM002P02T2L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
VT6J1 ROHM-VT6J1 Datasheet
1Mb / 6P
   1.2V Drive Pch Pch MOSFET
RZE002P02 ROHM-RZE002P02 Datasheet
225Kb / 5P
   1.2V Drive Pch MOSFET
RZM002P02 ROHM-RZM002P02 Datasheet
224Kb / 5P
   1.2V Drive Pch MOSFET
RU1C002ZP ROHM-RU1C002ZP Datasheet
975Kb / 6P
   1.2V Drive Pch MOSFET
EM6J1 ROHM-EM6J1 Datasheet
237Kb / 5P
   1.2V Drive Pch MOSFET
RZB002P02 ROHM-RZB002P02 Datasheet
294Kb / 6P
   1.2V Drive Pch MOSFET
RZE002P02 ROHM-RZE002P02 Datasheet
225Kb / 5P
   1.2V Drive Pch MOSFET
EM6M2 ROHM-EM6M2 Datasheet
273Kb / 8P
   1.2V Drive NchPch MOSFET
EM6M2T2R ROHM-EM6M2T2R Datasheet
208Kb / 8P
   1.2V Drive Nch Pch MOSFET
VT6M1 ROHM-VT6M1 Datasheet
1Mb / 9P
   1.2V Drive Nch Pch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com