データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF6N25 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF6N25
部品情報  250V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF6N25 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF6N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./-/Ω, 0 
, .1--.1µ /2/0 
"  !"  --µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





B+
 B=+ 
+-'+6-)*'µ(
)*'


+
∆B+
$∆
B=+ 
 
6-)*'µ(, )*7

' .C

+$7
6
D9+ 
+-)*'++-'+


.
µ(
+-)''+-.)*7


.'
µ(
6
9B0=
+-:'++-'+


.''
(
6
9B0=,!
+-:'++-'+


.''
(
 
+
9 + 
+-+6-)*'µ(
: '

* '
+
,
  
, 
+-.'+6-) '(

' A)
. '

   
+-*'+6-) '(

) .


 

6  
+-)*++-'+
-. 'E#


):'
:''


  

*'
2*


,!  

4 *
.'

   

 
+-.)*+6-* *(
,-)*Ω


A
)*


,

2*
.&'


 

4 *
)*


 

:'
4'

F
 9
+-)''+6-* *(
+-.'+


2 2
A *

F
9 

. 4&


F
9

: &


     
6
@ 


& '
(
6
@8  


.2
(
+
 + 
+-'+6-& '(


. *
+

,!, !
+-'+6-* *(
6$-.''($µ

.)*


F
,!, !

' *

µ


同様の部品番号 - FQPF6N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N15 FAIRCHILD-FQPF6N15 Datasheet
744Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF6N40C FAIRCHILD-FQPF6N40C Datasheet
851Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N45 FAIRCHILD-FQPF6N45 Datasheet
589Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQPF6N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com