データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF7N20 データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF7N20
部品情報  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF7N20 データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF7N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
  
 
   
(7.00)
(0.70)
MAX1.47
#1
10.16
±0.20
(1.00x45
°)
2.54
±0.20
0.80
±0.10
9.40
±0.20
2.76
±0.20
0.35
±0.10
ø3.18
±0.10
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
0.50
+0.10
–0.05



同様の部品番号 - FQPF7N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N20 ISC-FQPF7N20 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N20L ISC-FQPF7N20L Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

同様の説明 - FQPF7N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com