データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FSBM20SL60 データシート(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FSBM20SL60
部品情報  SPMTM (Smart Power Module)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBM20SL60 データシート(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBM20SL60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SL60 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. D, August 2003
Fig. 6. RSC Variation by change of Shunt Resistors (RSU, RSV, RSW) for Short-Circuit Protection
(1) @ around 100% Rated Current Trip (IC ·=· 20A)
(2) @ around 150% Rated Current Trip (IC ·=· 30A)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
(2)
(1)
R
SU,RSV,RSW []


同様の部品番号 - FSBM20SL60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSBM20SH60A FAIRCHILD-FSBM20SH60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSBM20SM60A FAIRCHILD-FSBM20SM60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
More results

同様の説明 - FSBM20SL60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSAM15SL60 FAIRCHILD-FSAM15SL60 Datasheet
2Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSBM15SL60 FAIRCHILD-FSBM15SL60 Datasheet
2Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSAM50SM60A FAIRCHILD-FSAM50SM60A Datasheet
421Kb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSAM20SH60A FAIRCHILD-FSAM20SH60A_03 Datasheet
1Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSAM20SM60A FAIRCHILD-FSAM20SM60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSAM30SH60A FAIRCHILD-FSAM30SH60A_03 Datasheet
1Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSBM15SH60 FAIRCHILD-FSBM15SH60 Datasheet
2Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSBM30SH60 FAIRCHILD-FSBM30SH60 Datasheet
2Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSAM20SH60A FAIRCHILD-FSAM20SH60A Datasheet
975Kb / 17P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSAM75SM60A FAIRCHILD-FSAM75SM60A Datasheet
385Kb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com