データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1SV229 データシート(PDF) 1 Page - Zhaoxingwei Electronics ., Ltd

部品番号 1SV229
部品情報  Silicon Epitaxial Planar Diode
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZHAOXINGWEI [Zhaoxingwei Electronics ., Ltd]
ホームページ  http://www.alldatasheet.com
Logo ZHAOXINGWEI - Zhaoxingwei Electronics ., Ltd

1SV229 データシート(HTML) 1 Page - Zhaoxingwei Electronics ., Ltd

  1SV229 Datasheet HTML 1Page - Zhaoxingwei Electronics ., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
Diodes
Unit: mm
SOD-323
1.7+0.1
-0.1
2.6+0.1
-0.1
0.475
0.375
0.85+0.05
-0.05
1.0max
Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV229
Features
Ultra low series resistance: rs = 0.2
(typ.)
Useful for small size set
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Value
Unit
Reverse Voltage
VR
15
V
Junction Temperature
Tj
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55to+125
E lectrical C haracteristics T a = 25
P aram eter
S ym bol
C onditions
M in
Typ
M ax
U nit
R everse V oltage
V R
IR =1
A
15
V
R everse C urrent
IR
V R =15 V
3
nA
C 2V
f= 1 M H z;V R = 2 V
141516
C 10V
f= 1 M H z;V R = 10 V
5.566.5
C apacitance R atio
C 2V/C 10V
22.5
S eries R esistance
rs
V R = 5V , f = 470 M H z
0.2
0.4
C apacitance
pF
Marking
Marking
T8


同様の部品番号 - 1SV229

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
1SV229 TOSHIBA-1SV229 Datasheet
131Kb / 3P
   TOSHIBA Variable Capacitance Diode Silicon Epitaxial Planar Type
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SV229 KEXIN-1SV229 Datasheet
32Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
SHIKUES Electronics
1SV229 SKTECHNOLGY-1SV229 Datasheet
469Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXAL PLANAR TYPE
logo
Toshiba Semiconductor
1SV229 TOSHIBA-1SV229_14 Datasheet
181Kb / 3P
   TOSHIBA Variable Capacitance Diode Silicon Epitaxial Planar Type
More results

同様の説明 - 1SV229

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E_0911 KEC-KDV348E_0911 Datasheet
46Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1480 KEC-KDV1480 Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com