データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTA312-800C データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BTA312-800C
部品情報  3Q Hi-Com Triac
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BTA312-800C データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button BTA312-800C Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BTA312-800C Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
NXP Semiconductors
BTA312-800C
3Q Hi-Com Triac
BTA312-800C
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved
Product data sheet
4 October 2012
6 / 11
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Dynamic characteristics
dVD/dt
rate of rise of off-state
voltage
VDM = 536 V; Tj = 125 °C; (VDM = 67%
of VDRM); exponential waveform; gate
open circuit
500
-
-
V/µs
dIcom/dt
rate of change of
commutating current
VD = 400 V; Tj = 125 °C; IT(RMS) = 12 A;
dVcom/dt = 20 V/µs; (snubberless
condition); gate open circuit
20
-
-
A/ms
Tj (°C)
-50
150
100
0
50
003aag894
1
2
3
0
(1)
(2)
(3)
IGT
IGT(25°C)
(1) T2- G-
(2) T2+ G-
(3) T2+ G+
Fig. 7. Normalized gate trigger current as a function of
junction temperature
Tj (°C)
-50
150
100
0
50
003aag895
1
2
3
0
IL
IL(25°C)
Fig. 8. Normalized latching current as a function of
junction temperature


同様の部品番号 - BTA312-800C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BTA312-800C PHILIPS-BTA312-800C Datasheet
89Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation
Rev. 01-13 March 2007
logo
WeEn Semiconductors
BTA312-800C WEEN-BTA312-800C Datasheet
227Kb / 13P
   3Q Hi-Com Triac
BTA312-800CT WEEN-BTA312-800CT Datasheet
229Kb / 13P
   3Q Hi-Com Triac
More results

同様の説明 - BTA312-800C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BTA312-600D NXP-BTA312-600D Datasheet
293Kb / 14P
   3Q Hi-Com Triac
Rev. 02-30 November 2010
BTA204W-600B PHILIPS-BTA204W-600B Datasheet
209Kb / 15P
   3Q Hi-Com Triac
15 August 2014
BTA204-600F PHILIPS-BTA204-600F Datasheet
196Kb / 13P
   3Q Hi-Com Triac
8 August 2014
logo
WeEn Semiconductors
BTA201W-800E WEEN-BTA201W-800E Datasheet
225Kb / 16P
   3Q Hi-Com triac
BTA204-600B WEEN-BTA204-600B Datasheet
251Kb / 13P
   3Q Hi-Com Triac
BTA204S-800B WEEN-BTA204S-800B Datasheet
313Kb / 13P
   3Q Hi-Com Triac
BTA204W-600D WEEN-BTA204W-600D Datasheet
256Kb / 14P
   3Q Hi-Com Triac
BTA204W-600E WEEN-BTA204W-600E Datasheet
256Kb / 14P
   3Q Hi-Com Triac
BTA316-800E WEEN-BTA316-800E Datasheet
237Kb / 13P
   3Q Hi-Com Triac
BTA410-600CT WEEN-BTA410-600CT Datasheet
454Kb / 12P
   3Q Hi-Com Triac
BTA308Y-800C0T WEEN-BTA308Y-800C0T Datasheet
398Kb / 12P
   3Q Hi-Com Triac
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com