データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HUFA75333P3 データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 HUFA75333P3
部品情報  66A, 55V, 0.016 Ohm. N-Channel UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75333P3 データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA75333P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75333G3, HUFA75333P3, HUFA75333S3S Rev. B
SABER Electrical Model
REV August 1997
template HUFA75333 n2, n1, n3
electrical n2, n1, n3
{
var i iscl
d..model dbodymod = (is = 1.3e-12, xti = 6, cjo = 1.7e-9, tt = 40e-8, n = 1, m = 0.45, vj=0.75)
d..model dbreakmod = ()
d..model dplcapmod = (cjo = 1.8e-9, is = 1e-30, n = 1, m = 0.9, vj = 1.45, fc=0.5)
m..model mmedmod = (type=_n, vto = 3.183, kp = 2, is = 1e-30, tox = 1)
m..model mstrongmod = (type=_n, vto = 3.66, kp = 51.5, is = 1e-30, tox = 1)
m..model mweakmod = (type=_n, vto = 2.703, kp = 8e-3, is = 1e-30, tox = 1)
sw_vcsp..model s1amod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = -8, voff = -3)
sw_vcsp..model s1bmod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = -3, voff = -8)
sw_vcsp..model s2amod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = 0, voff = .5)
sw_vcsp..model s2bmod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = .5, voff = 0)
c.ca n12 n8 = 1.8e-9
c.cb n15 n14 = 1.73e-9
c.cin n6 n8 = 1.19e-9
d.dbody n7 n71 = model=dbodymod
d.dbreak n72 n11 = model=dbreakmod
d.dplcap n10 n5 = model=dplcapmod
i.it n8 n17 = 1
l.ldrain n2 n5 = 1e-9
l.lgate n1 n9 = 1e-9
l.lsource n3 n7 = 1e-9
m.mmed n16 n6 n8 n8 = model=mmedmod, l = 1u, w = 1u
m.mstrong n16 n6 n8 n8 = model=mstrongmod, l = 1u, w = 1u
m.mweak n16 n21 n8 n8 = model=mweakmod, l = 1u, w = 1u
res.rbreak n17 n18 = 1, tc1 = 1.07e-3, tc2 = 4.5e-7
res.rdbody n71 n5 = 3e-3, tc1 = 2.7e-3, tc2 = 7e-7
res.rdbreak n72 n5 = 1.1e-1, tc1 = -4e-4, tc2 = -1.55e-5
res.rdrain n50 n16 = 4.5e-3, tc1 = 1.16e-2, tc2 = 1.7e-5
res.rgate n9 n20 = 1
res.rldrain n2 n5 = 10
res.rlgate n1 n9 = 10
res.rlsource n3 n7 = 10
res.rslc1 n5 n51 = 1e-6, tc1 = 3.96e-3, tc2 = 2.7e-6
res.rslc2 n5 n50 = 1e3
res.rsource n8 n7 = 5.95e-3, tc1 = 1e-3, tc2 = 1e-5
res.rvtemp n18 n19 = 1, tc1 = -2.75e-3, tc2 = 0.5e-6
res.rvthres n22 n8 = 1, tc1 = -2.8e-3, tc2 = -1e-6
spe.ebreak n11 n7 n17 n18 = 58.85
spe.eds n14 n8 n5 n8 = 1
spe.egs n13 n8 n6 n8 = 1
spe.esg n6 n10 n6 n8 = 1
spe.evtemp n20 n6 n18 n22 = 1
spe.evthres n6 n21 n19 n8 = 1
sw_vcsp.s1a n6 n12 n13 n8 = model=s1amod
sw_vcsp.s1b n13 n12 n13 n8 = model=s1bmod
sw_vcsp.s2a n6 n15 n14 n13 = model=s2amod
sw_vcsp.s2b n13 n15 n14 n13 = model=s2bmod
v.vbat n22 n19 = dc = 1
equations {
i (n51->n50) + = iscl
iscl: v(n51,n50) = ((v(n5,n51)/(1e-9+abs(v(n5,n51))))*((abs(v(n5,n51)*1e6/180))** 4))
}
}
18
22
+
-
6
8
+
-
19
8
+
-
17
18
6
8
+
-
5
8
+
-
RBREAK
RVTEMP
VBAT
RVTHRES
IT
17
18
19
22
12
13
15
S1A
S1B
S2A
S2B
CA
CB
EGS
EDS
14
8
13
8
14
13
MWEAK
EBREAK
DBODY
RSOURCE
SOURCE
11
7
3
LSOURCE
RLSOURCE
CIN
RDRAIN
EVTHRES
16
21
8
MMED
MSTRO
DRAIN
2
LDRAIN
RLDRAIN
DBREAK
DPLCAP
ISCL
RSLC1
10
5
51
50
RSLC2
1
GATE
RGATE
EVTEMP
9
ESG
LGATE
RLGATE
20
+
-
+
-
+
-
6
RDBODY
RDBREAK
72
71
HUFA75333G3, HUFA75333P3, HUFA75333S3S


同様の部品番号 - HUFA75333P3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75332G3 FAIRCHILD-HUFA75332G3 Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75332P3 FAIRCHILD-HUFA75332P3 Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75332S3S FAIRCHILD-HUFA75332S3S Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75337G3 FAIRCHILD-HUFA75337G3 Datasheet
225Kb / 10P
   75A, 55V, 0.014 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75337P3 FAIRCHILD-HUFA75337P3 Datasheet
225Kb / 10P
   75A, 55V, 0.014 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
More results

同様の説明 - HUFA75333P3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75333G3 FAIRCHILD-HUF75333G3 Datasheet
325Kb / 10P
   66A, 55V, 0.016 Ohm. N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75333G3 INTERSIL-HUF75333G3 Datasheet
108Kb / 9P
   66A, 55V, 0.016 Ohm. N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75321P3 FAIRCHILD-HUFA75321P3 Datasheet
234Kb / 10P
   35A, 55V, 0.034 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75332G3 FAIRCHILD-HUFA75332G3 Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75345G3 FAIRCHILD-HUFA75345G3 Datasheet
579Kb / 10P
   75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75309P3 INTERSIL-HUF75309P3 Datasheet
102Kb / 9P
   19A, 55V, 0.070 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75343G3 INTERSIL-HUF75343G3 Datasheet
98Kb / 9P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75329G3 FAIRCHILD-HUF75329G3 Datasheet
252Kb / 10P
   49A, 55V, 0.024 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75307P3 FAIRCHILD-HUFA75307P3 Datasheet
217Kb / 10P
   15A, 55V, 0.090 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75344G3 FAIRCHILD-HUF75344G3_04 Datasheet
307Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com