データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HUFA76439P3 データシート(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 HUFA76439P3
部品情報  71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76439P3 データシート(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA76439P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76439P3, HUFA76439S3S Rev. B1
SPICE Thermal Model
REV 23 June 1999
HUFA76439T
CTHERM1 th 6 3.00e-3
CTHERM2 6 5 1.90e-2
CTHERM3 5 4 6.95e-3
CTHERM4 4 3 7.00e-3
CTHERM5 3 2 2.95e-2
CTHERM6 2 tl 12.55
RTHERM1 th 6 6.32e-3
RTHERM2 6 5 1.57e-2
RTHERM3 5 4 4.43e-2
RTHERM4 4 3 2.49e-1
RTHERM5 3 2 3.75e-1
RTHERM6 2 tl 4.98e-2
SABER Thermal Model
SABER thermal model HUFA76445T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 = 3.00e-3
ctherm.ctherm2 6 5 = 1.90e-2
ctherm.ctherm3 5 4 = 6.95e-3
ctherm.ctherm4 4 3 = 7.00e-3
ctherm.ctherm5 3 2 = 2.95e-2
ctherm.ctherm6 2 tl = 12.55
rtherm.rtherm1 th 6 = 6.32e-3
rtherm.rtherm2 6 5 = 1.57e-2
rtherm.rtherm3 5 4 = 4.43e-2
rtherm.rtherm4 4 3 = 2.49e-1
rtherm.rtherm5 3 2 = 3.75e-1
rtherm.rtherm6 2 tl = 4.98e-2
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
HUFA76439P3, HUFA76439S3S


同様の部品番号 - HUFA76439P3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76432P3 FAIRCHILD-HUFA76432P3 Datasheet
216Kb / 10P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76432S3S FAIRCHILD-HUFA76432S3S Datasheet
216Kb / 10P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76437P3 FAIRCHILD-HUFA76437P3 Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76437S3S FAIRCHILD-HUFA76437S3S Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results

同様の説明 - HUFA76439P3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76439P3 FAIRCHILD-HUF76439P3 Datasheet
210Kb / 10P
   71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76439P3 INTERSIL-HUF76439P3 Datasheet
334Kb / 9P
   71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76407D3 FAIRCHILD-HUF76407D3 Datasheet
234Kb / 10P
   11A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76409P3 FAIRCHILD-HUF76409P3 Datasheet
207Kb / 10P
   17A, 60V, 0.070 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76437P3 FAIRCHILD-HUF76437P3 Datasheet
217Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76409P3 FAIRCHILD-HUFA76409P3 Datasheet
207Kb / 10P
   17A, 60V, 0.070 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76407P3 FAIRCHILD-HUF76407P3 Datasheet
209Kb / 10P
   12A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76445P3 FAIRCHILD-HUF76445P3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76443P3 FAIRCHILD-HUFA76443P3 Datasheet
213Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76413D3 FAIRCHILD-HUF76413D3 Datasheet
205Kb / 10P
   20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com