データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5545JX-75.0M-T500 データシート(PDF) 4 Page - Pletronics, Inc.

部品番号 SM5545JX-75.0M-T500
部品情報  SM55J Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
ホームページ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM5545JX-75.0M-T500 データシート(HTML) 4 Page - Pletronics, Inc.

  SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM5545JX-75.0M-T500 Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
SM55J Series 1.8 V
CMOS Clock Oscillators
March 2013
www.pletronics.com
425-776-1880
4
Electrical Specification for 1.80V +
_10% over the specified temperature range
Item
Min
Typ
Max
Unit
Condition
RISE
FALL
LOAD
Output T
and T
-
1.5
2.5
nS
C
= 15 pF
CC
10% to 90% of V
See Load Circuit
CC
V
Supply Current
CC
(I )
-
2.5
5.0
mA
50 MHz
no load
-
2.5
5.0
mA
65 MHz
-
3.5
7.0
mA
85 MHz
-
4.0
7.5
mA
100 MHz
-
4.5
8.5
mA
133 MHz
Specifications with Pad 1 E/D open circuit


同様の部品番号 - SM5545JX-75.0M-T500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pletronics, Inc.
SM5545JCV-75.0M-T1K PLETRONICS-SM5545JCV-75.0M-T1K Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545JCV-75.0M-T1K PLETRONICS-SM5545JCV-75.0M-T1K Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545JCV-75.0M-T250 PLETRONICS-SM5545JCV-75.0M-T250 Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545JCV-75.0M-T250 PLETRONICS-SM5545JCV-75.0M-T250 Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545JCV-75.0M-T500 PLETRONICS-SM5545JCV-75.0M-T500 Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results

同様の説明 - SM5545JX-75.0M-T500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pletronics, Inc.
SM5545JW-750M-T250 PLETRONICS-SM5545JW-750M-T250 Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545JV-750M-T250 PLETRONICS-SM5545JV-750M-T250 Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7745MEX PLETRONICS-SM7745MEX Datasheet
149Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TEX PLETRONICS-SM5545TEX Datasheet
152Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEX PLETRONICS-SM7745DEX Datasheet
149Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745GEX PLETRONICS-SM7745GEX Datasheet
151Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GEX PLETRONICS-SM5545GEX Datasheet
152Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545MEX PLETRONICS-SM5545MEX Datasheet
151Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7645DEX PLETRONICS-SM7645DEX Datasheet
203Kb / 9P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
logo
List of Unclassifed Man...
SM77D ETC1-SM77D Datasheet
149Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com