データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA15DD0T データシート(PDF) 7 Page - Rohm

部品番号 BA15DD0T
部品情報  2A/1A Fixed Output LDO Regulators
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA15DD0T データシート(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BA15DD0T Datasheet HTML 3Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 4Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 5Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 6Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 7Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 8Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 9Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 10Page - Rohm BA15DD0T Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
Datasheet
7/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
25.July.2013 Rev.002
www.rohm.com
●Typical Performance Curves
(Unless specified otherwise, Vcc=8.3V, Vo=3.3V, VCTL=5.0V, and Io=0mA)
BAxxCC0xx (BA33CC0WT)
Fig.5
Input Stability
(Io=500mA)
Fig.6
Load Stability
Fig.3
Circuit current
Fig.4
Input Stability


同様の部品番号 - BA15DD0T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA15DD0T ROHM-BA15DD0T Datasheet
388Kb / 6P
   2A Low Dropout Voltage Regulator
BA15DD0T ROHM-BA15DD0T Datasheet
493Kb / 23P
   2A/1A Fixed OutputLDORegulators With ShutdownSwicth
BA15DD0T ROHM-BA15DD0T Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
More results

同様の説明 - BA15DD0T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD15HC0WEFJ ROHM-BD15HC0WEFJ Datasheet
495Kb / 21P
   1A Fixed Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD80C0AFPS-M ROHM-BD80C0AFPS-M Datasheet
766Kb / 22P
   Single-Output LDO Regulator 1A Fixed Output LDO Regulators
BD80C0AFPS-LB ROHM-BD80C0AFPS-LB Datasheet
695Kb / 22P
   Single-Output LDO Regulator 1A Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com