データシートサーチシステム |
|
LZJ16V データシート(PDF) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd |
|
LZJ16V データシート(HTML) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd |
2 / 5 page http://www.yeashin.com 2 REV.02 20130403 LZJ Series ELECTRICAL CHARACTERISTICS Electrical Characteristics TA = 25°C unless otherwise noted VZ@Izt Device Type T Tolerance Min Nom Max Izt (mA) Zzt@Izt (Ohms) Max Zzk@Izk (Ohms) Max Izk (mA) IR@VR (uA) Max VR (V) A 4.81 4.94 5.07 B 4.94 5.07 5.20 LZJ5V1 C 5.09 5.23 5.37 5 80 800 1 5 1.5 A 5.28 5.41 5.55 B 5.45 5.59 5.73 LZJ5V6 C 5.61 5.76 5.91 5 60 500 1 5 2.5 A 5.78 5.94 6.09 B 5.96 6.12 6.27 LZJ6V2 C 6.12 6.28 6.44 5 60 300 1 5 3.0 A 6.29 6.46 6.63 B 6.49 6.66 6.83 LZJ6V8 C 6.66 6.84 7.01 5 20 150 0.5 2 3.5 A 6.85 7.04 7.22 B 7.07 7.26 7.45 LZJ7V5 C 7.29 7.48 7.67 5 20 120 0.5 0.5 4.0 A 7.53 7.73 7.92 B 7.78 7.99 8.19 LZJ8V2 C 8.03 8.24 8.45 5 20 120 0.5 0.5 5.0 A 8.29 8.51 8.73 B 8.57 8.79 9.01 LZJ9V1 C 8.83 9.07 9.30 5 25 120 0.5 0.5 6.0 A 9.12 9.36 9.59 B 9.41 9.66 9.90 C 9.70 9.95 10.20 LZJ10V D 9.94 10.19 10.44 5 30 120 0.5 0.2 7.0 A 10.18 10.45 10.71 B 10.50 10.78 11.05 LZJ11V C 10.82 11.10 11.38 5 30 120 0.5 0.2 8.0 A 11.13 11.42 11.71 B 11.44 11.74 12.03 LZJ12V C 11.74 12.05 12.35 5 30 110 0.5 0.2 9.0 A 12.11 12.43 12.75 B 12.55 12.88 13.21 LZJ13V C 12.99 13.33 13.66 5 35 110 0.5 0.2 10 A 13.44 13.79 14.13 B 13.89 14.26 14.62 LZJ15V C 14.35 14.72 15.09 5 40 110 0.5 0.2 11 A 14.80 15.19 15.57 B 15.25 15.65 16.04 LZJ16V C 15.69 16.10 16.51 5 40 150 0.5 0.2 12 A 16.22 16.64 17.06 B 16.82 17.26 17.70 LZJ18V C 17.42 17.88 18.33 5 45 150 0.5 0.2 13 A 18.02 18.49 18.96 B 18.63 19.11 19.59 C 19.23 19.73 20.22 LZJ20V D 19.72 20.22 20.72 5 55 200 0.5 0.2 15 A 20.15 21.68 21.20 B 20.64 21.18 21.71 C 21.08 21.63 22.17 LZJ22V D 21.52 22.08 22.63 5 30 200 0.5 0.2 17 A 22.05 22.62 23.18 B 22.61 23.19 23.77 C 23.12 23.72 24.31 LZJ24V D 23.63 24.24 24.85 5 35 200 0.5 0.2 19 A 24.26 24.89 25.52 B 24.97 25.62 26.26 C 25.63 26.29 26.95 LZJ27V D 26.29 26.97 27.64 5 45 250 0.5 0.2 21 |
同様の説明 - LZJ16V |