データシートサーチシステム |
|
MC2837 データシート(PDF) 2 Page - Isahaya Electronics Corporation |
|
MC2837 データシート(HTML) 2 Page - Isahaya Electronics Corporation |
2 / 3 page 〈SMALL-SIGNAL DIODE〉 MC2837 FOR HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION SILICON EPITAXIAL TYPE(SERIES TYPE) ISAHAYA ELECTRONICS CORPORATION TYPICAL CHARACTERISTICS REVERSE RECOVERY TIME(trr)TEST CIRCUIT PULSE GENERATER (Zout=50Ω) SAMPLING OSCILLOSCOPE (Zin=50Ω) DC POWER SUPPLY 0.02μF D.U.T 3kΩ I F=10mA,VR=6V RL=50Ω trr= REVERSE RECOVERY TIME FOR 0.1 I r + - TRIGGER VF VR ●INPUT VOLTAGE WAVE FORM ●CURRENT WAVE FORM IN DIODE IF I r 0.1 I r trr 0 0 順電流-順電圧特性 0.01 0.1 1 10 100 1000 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 順電圧 VF(V) 逆電流-逆電圧特性 0.1 1 10 100 0 20406080 100 逆電圧 VR(V) MC2837 端子間容量-逆電圧特性グラフ(代表値) 0.1 1 10 0 102030 逆電圧VR (V) Ta=25℃ FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE FORWARD VOLTAGE VF(V) REVERSE CURRENT VS. REVERSE VOLTAGE PIN CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE REVERSE VOLTAGE VR(V) REVERSE VOLTAGE VR(V) |
同様の部品番号 - MC2837 |
|
同様の説明 - MC2837 |