データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD5N60C データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD5N60C
部品情報  N-Channel QFET MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5N60C データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5N60C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Mechanical Dimensions
Dimensions in Millimeters
I - PAK
www.fairchildsemi.com
©20
03 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD5N60C / FQU5N60C Rev. C0


同様の部品番号 - FQD5N60C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C Datasheet
615Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 600 V, 2.8 A, 2.5 Ohm
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C Datasheet
641Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD5N60CTF FAIRCHILD-FQD5N60CTF Datasheet
641Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C_08 Datasheet
641Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQD5N60C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90_13 Datasheet
709Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10TF FAIRCHILD-FQT7N10TF Datasheet
628Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD4N25TM FAIRCHILD-FQD4N25TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQU13N10TU FAIRCHILD-FQU13N10TU Datasheet
867Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD18N20V2 FAIRCHILD-FQD18N20V2_13 Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQPF13N50T FAIRCHILD-FQPF13N50T Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD19N10 FAIRCHILD-FQD19N10_13 Datasheet
545Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10_13 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD19N10L FAIRCHILD-FQD19N10L_13 Datasheet
530Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C_13 Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10LTF FAIRCHILD-FQT7N10LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com