データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

93LC86TISN データシート(PDF) 8 Page - Microchip Technology

部品番号 93LC86TISN
部品情報  8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93LC86TISN データシート(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button 93LC86TISN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology 93LC86TISN Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
93LC76/86
DS21131F-page 8
 2010 Microchip Technology Inc.
FIGURE 3-1:
SYNCHRONOUS DATA TIMING
FIGURE 3-2:
READ
FIGURE 3-3:
EWEN
The memory automatically cycles to the next register.
VIH
VIL
VIH
VIL
VIH
VOH
VOL
VOH
VOL
VIL
TSV
TDIS
TPD
TDIH
TCSS
TCKH
TCKL
TPD
TCSH
TCZ
TCZ
CS
CLK
DI
DO
DO
(Program)
(Read)
Status Valid
11
0
AN
A0
DN
DN
D0
D0
...
...
...
High-impedance
TCSL
CS
CLK
DI
DO
0
CS
CLK
DI
11
1
00
TCSL
XX
...
ORG = VCC, 8 X’s
ORG = VSS, 9 X’s


同様の部品番号 - 93LC86TISN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microchip Technology
93LC86T-/P MICROCHIP-93LC86T-/P Datasheet
328Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
2004
93LC86T-/SN MICROCHIP-93LC86T-/SN Datasheet
328Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
2004
93LC86T-I/P MICROCHIP-93LC86T-I/P Datasheet
328Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
2004
93LC86T-I/SN MICROCHIP-93LC86T-I/SN Datasheet
328Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
2004
More results

同様の説明 - 93LC86TISN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microchip Technology
950211BFLF MICROCHIP-950211BFLF Datasheet
224Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
01/05/10
93LC76 MICROCHIP-93LC76 Datasheet
86Kb / 12P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
1996
93LC86P MICROCHIP-93LC86P Datasheet
224Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
01/05/10
93LC76 MICROCHIP-93LC76_04 Datasheet
328Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
2004
93LC86 MICROCHIP-93LC86 Datasheet
240Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
05/28/04
93LC76 MICROCHIP-93LC76_10 Datasheet
224Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
2010
93C76 MICROCHIP-93C76_04 Datasheet
268Kb / 20P
   8K/16K 5.0V Microwire Serial EEPROM
2004
93C76 MICROCHIP-93C76 Datasheet
84Kb / 12P
   8K/16K 5.0V Microwire Serial EEPROM
1996
93AA76 MICROCHIP-93AA76_04 Datasheet
306Kb / 22P
   8K/16K 1.8V Microwire Serial EEPROM
2004
93AA76 MICROCHIP-93AA76 Datasheet
86Kb / 12P
   8K/16K 1.8V Microwire Serial EEPROM
1996
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com