データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD7N20LZ データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD7N20LZ
部品情報  N-Channel UniFET MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD7N20LZ データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD7N20LZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD7N20LZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD7N20LZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD7N20LZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD7N20LZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD7N20LZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD7N20LZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD7N20LZ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD7N25LZ Rev. C0
www.fairchildsemi.com
5
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


同様の部品番号 - FDD7N20LZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD7N20 FAIRCHILD-FDD7N20 Datasheet
353Kb / 9P
   N-Channel MOSFET
FDD7N20TF FAIRCHILD-FDD7N20TF Datasheet
353Kb / 9P
   N-Channel MOSFET
FDD7N20TM FAIRCHILD-FDD7N20TM Datasheet
353Kb / 9P
   N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FDD7N20LZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDP12N50NZ FAIRCHILD-FDP12N50NZ Datasheet
388Kb / 10P
   N-Channel UniFET II MOSFET?
FDPF8N50NZT FAIRCHILD-FDPF8N50NZT Datasheet
379Kb / 10P
   N-Channel UniFET II MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM7N60NZ KERSEMI-KSM7N60NZ Datasheet
2Mb / 8P
   N-Channel UniFET ll MOSFET 600 V, 6.5 A, 1.25
logo
Fairchild Semiconductor
FDPF14N30T FAIRCHILD-FDPF14N30T Datasheet
393Kb / 8P
   N-Channel UniFET MOSFET 300 V, 14 A, 290 m
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12N60NZ KERSEMI-KSM12N60NZ Datasheet
2Mb / 7P
   N-Channel UniFET ll MOSFET 600 V, 12 A, 650m
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N60NZTM FAIRCHILD-FDD5N60NZTM Datasheet
334Kb / 8P
   N-Channel UniFET II MOSFET 600 V, 4.0 A, 2 Ohm
logo
ON Semiconductor
FDT4N50NZU ONSEMI-FDT4N50NZU Datasheet
213Kb / 10P
   MOSFET - Power, N-Channel, UniFET II, Ultra FRFET 500 V, 2 A, 3
February, 2021 ??Rev. 1
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com