データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS12A12511DGKR データシート(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 TS12A12511DGKR
部品情報  SINGLE SPDT ANALOG SWITCH
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS12A12511DGKR データシート(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS12A12511DGKR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS12A12511DGKR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
Bias Voltage
TS12A12511
SCDS248B
– OCTOBER 2009 – REVISED APRIL 2011
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (continued)
Figure 11. Charge Injection vs Bias Voltage
10
Copyright
© 2009–2011, Texas Instruments Incorporated


同様の部品番号 - TS12A12511DGKR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TS12A12511DGKR TI1-TS12A12511DGKR Datasheet
869Kb / 24P
[Old version datasheet]   6,-6 V/12 V, 5 Ohm, LOW rON SINGLE SPDT ANALOG SWITCH
TS12A12511DGKR TI1-TS12A12511DGKR Datasheet
879Kb / 25P
[Old version datasheet]   짹6 V/12 V, 5 廓, LOW rON SINGLE SPDT ANALOG SWITCH
More results

同様の説明 - TS12A12511DGKR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Savitech Corp.
SV74157A SAVITECH-SV74157A Datasheet
254Kb / 8P
   Single SPDT Analog Switch
logo
Vishay Siliconix
DG2001 VISHAY-DG2001_11 Datasheet
215Kb / 13P
   Low-Voltage Single SPDT Analog Switch
Rev. C, 13-Jun-11
DG9411 VISHAY-DG9411 Datasheet
55Kb / 8P
   Low-Voltage Single SPDT Analog Switch
Rev. A, 10-Nov-00
DG9431 VISHAY-DG9431_08 Datasheet
110Kb / 8P
   Low-Voltage Single SPDT Analog Switch
Rev. D, 14-May-07
logo
Intersil Corporation
ISL76123AHZ-T INTERSIL-ISL76123AHZ-T Datasheet
411Kb / 12P
   Automotive Single Supply, SPDT Analog Switch
August 15, 2014
logo
Vishay Siliconix
DG2714 VISHAY-DG2714 Datasheet
59Kb / 7P
   Low-Voltage Single SPDT Analog Switch
Rev. A, 30-Jun-03
logo
Xicor Inc.
ISL76123 XICOR-ISL76123 Datasheet
449Kb / 12P
   Automotive Single Supply, SPDT Analog Switch
logo
Vishay Siliconix
DG2001 VISHAY-DG2001 Datasheet
63Kb / 8P
   LOW - VOLTAGE SINGLE SPDT ANALOG SWITCH
Rev. B, 19-Mar-01
DG2714 VISHAY-DG2714_08 Datasheet
112Kb / 8P
   Low-Voltage Single SPDT Analog Switch
Rev. B, 30-Apr-07
DG9461 VISHAY-DG9461 Datasheet
80Kb / 7P
   Low-Voltage Single SPDT Analog Switch
Rev. B, 26-Jul-99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com