データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AME8853AEV120K データシート(PDF) 19 Page - Analog Microelectronics

部品番号 AME8853AEV120K
部品情報  High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AME [Analog Microelectronics]
ホームページ  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AME8853AEV120K データシート(HTML) 19 Page - Analog Microelectronics

Back Button AME8853AEV120K Datasheet HTML 15Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 16Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 17Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 18Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 19Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 20Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 21Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 22Page - Analog Microelectronics AME8853AEV120K Datasheet HTML 23Page - Analog Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 29 page
background image
AME
19
AME8853
Rev. C.03
High PSRR, Low Noise, 300mA
CMOS Regulator
n Tape and Reel Dimension (Contd.)
TSOT-25A
W
P
AME
AME
PIN 1
Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size
Package
Carrier Width (W)
Pitch (P)
Part Per Full Reel
Reel Size
TSOT-25A
8.0±0.1 mm
4.0±0.1 mm
3000pcs
180±1 mm
Package
Carrier Width (W)
Pitch (P)
Part Per Full Reel
Reel Size
SOT-23
8.0±0.1 mm
4.0±0.1 mm
3000pcs
180±1 mm
Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size
SOT-23
PIN 1
W
P
AME
AME


同様の部品番号 - AME8853AEV120K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Microelectronics
AME8853A AME-AME8853A Datasheet
341Kb / 29P
   High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
AME8853AAET080K AME-AME8853AAET080K Datasheet
341Kb / 29P
   High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
AME8853AAET090K AME-AME8853AAET090K Datasheet
341Kb / 29P
   High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
AME8853AAET100K AME-AME8853AAET100K Datasheet
341Kb / 29P
   High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
AME8853AAET110K AME-AME8853AAET110K Datasheet
341Kb / 29P
   High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
More results

同様の説明 - AME8853AEV120K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Microelectronics
AME8853A AME-AME8853A Datasheet
341Kb / 29P
   High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS9008DCX5 TSC-TS9008DCX5 Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008PCX5 TSC-TS9008PCX5 Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008 TSC-TS9008_14 Datasheet
328Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008ACX TSC-TS9008ACX Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008ACX5 TSC-TS9008ACX5 Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008DCX TSC-TS9008DCX Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008NCX5 TSC-TS9008NCX5 Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008SCX5 TSC-TS9008SCX5 Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
TS9008SCX TSC-TS9008SCX Datasheet
290Kb / 9P
   300mA High PSRR Low Noise CMOS LDO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com