データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ44NSTRR データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ44NSTRR
部品情報  Logic-Level Gate Drive
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44NSTRR データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44NSTRR Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRLZ44NS/L
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
5.0V
+
-
VDD
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
T , Case Temperature
( C)
°
C


同様の部品番号 - IRLZ44NSTRR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ44NSTRLPBF IRF-IRLZ44NSTRLPBF Datasheet
189Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

同様の説明 - IRLZ44NSTRR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR3105TRPBF IRF-IRLR3105TRPBF Datasheet
327Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLZ34NSLPBF IRF-IRLZ34NSLPBF Datasheet
191Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLR014NTRPBF IRF-IRLR014NTRPBF Datasheet
293Kb / 10P
   Logic-Level Gate Drive
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLU024N KERSEMI-IRLU024N Datasheet
939Kb / 10P
   Logic-Level Gate Drive
IRLU3410 KERSEMI-IRLU3410 Datasheet
921Kb / 10P
   Logic Level Gate Drive
logo
International Rectifier
IRL520NPBF IRF-IRL520NPBF Datasheet
313Kb / 9P
   Logic-level Gate Drive
logo
Infineon Technologies A...
AUIRLS8409-7P INFINEON-AUIRLS8409-7P Datasheet
278Kb / 11P
   Logic Level Gate Drive
2016-02-15
logo
International Rectifier
AUIRLZ24NS IRF-AUIRLZ24NS Datasheet
277Kb / 12P
   Logic Level Gate Drive
IRLR2705TRL IRF-IRLR2705TRL Datasheet
202Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLR2703PBF IRF-IRLR2703PBF_15 Datasheet
319Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com