データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5203ARUZ100 データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices

部品番号 AD5203ARUZ100
部品情報  4-Channel, 64-Position Digital Potentiometer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5203ARUZ100 データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5203ARUZ100 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
AD5203
–7–
REV. 0
80
0
100k
1k
10k
60
40
20
1M
FREQUENCY – Hz
VDD = +5V DC 1V p-p AC
TA = +25 C
CODE = 80H
CL = 10pF
VA = 4V, VB = 0V
Figure 20. Power Supply Rejection
vs. Frequency
VDD – Volts
100
80
0
01
6
23
45
60
40
20
TA = +25 C
VDD = +2.7V
VDD = +5.5V
Figure 23. Incremental Wiper ON
Resistance vs. VDD
0
–50
10
100
1M
1k
10k
100k
–10
–20
–30
–40
FREQUENCY – Hz
–5
–15
–25
–35
–45
VDD = +5V
VIN = 100mV rms
CODE = 20H
TA = +25 C
f–3dB = 625kHz,
R = 10k
f–3dB = 65kHz,
R = 100k
Figure 21. –3 dB Frequency at
Half-Scale
100
1
–55 –35
10
–15
5
25
45
65
85
105 125
TEMPERATURE – C
VDD = +5V
Figure 24. Shutdown Current vs.
Temperature
FREQUENCY – Hz
1k
1M
10M
10k
100k
1200
1000
800
600
400
200
0
TA = +25 C
A
B
C
D
A – VDD = +5.5V
CODE = 15
H
B – VDD = +3.3V
CODE = 15
H
C – VDD = +5.5V
CODE = 3F
H
D – VDD = +3.3V
CODE = 3FH
Figure 22. Supply Current vs. Clock
Frequency
TEMPERATURE – C
1
0.1
0.001
–55 –35
125
–15
5
25
45
65
85 105
0.01
VDD = +5.5V
VDD = +3.3V
LOGIC INPUT
VOLTAGE = 0, VDD
Figure 25. Supply Current vs.
Temperature


同様の部品番号 - AD5203ARUZ100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5203ARU10 AD-AD5203ARU10 Datasheet
259Kb / 12P
   4-Channel, 64-Position Digital Potentiometer
REV. 0
AD5203ARU100 AD-AD5203ARU100 Datasheet
259Kb / 12P
   4-Channel, 64-Position Digital Potentiometer
REV. 0
More results

同様の説明 - AD5203ARUZ100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5203 AD-AD5203_15 Datasheet
262Kb / 12P
   4-Channel, 64-Position Digital Potentiometer
REV. 0
AD5203 AD-AD5203 Datasheet
259Kb / 12P
   4-Channel, 64-Position Digital Potentiometer
REV. 0
AD5171 AD-AD5171 Datasheet
1Mb / 20P
   64-Position OTP Digital Potentiometer
Rev. PrC
AD5273 AD-AD5273 Datasheet
987Kb / 20P
   64-Position OTP Digital Potentiometer
REV. 0
AD5171 AD-AD5171 Datasheet
996Kb / 24P
   64-Position OTP Digital Potentiometer
REV. D
AD5171 AD-AD5171_15 Datasheet
996Kb / 24P
   64-Position OTP Digital Potentiometer
REV. D
AD5227BUJZ100 AD-AD5227BUJZ100 Datasheet
384Kb / 16P
   64-Position Up/DownControl Digital Potentiometer
REV. B
AD5258 AD-AD5258 Datasheet
1Mb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. 0
AD5233 AD-AD5233_15 Datasheet
774Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Quad 64-Position Digital Potentiometer
REV. B
AD5227 AD-AD5227 Datasheet
384Kb / 16P
   64-Position Up/Down Control Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com