データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM220-L データシート(PDF) 2 Page - Formosa MS

部品番号 FM220-L
部品情報  Chip Schottky Barrier Rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FM220-L データシート(HTML) 2 Page - Formosa MS

  FM220-L Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FM220-L Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FM220-L Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FM220-L Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FM220-L Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FM220-L Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FM220-L Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
01
2356789 65
977
7 
8
702022
9
999
!"#$%&')*+
,-.
/
*0,),+
*)-*1+
23*4, 5/-,-/*4+6789:%;<$=3>?5=%"
2@,)061*/4 ?/-,)/*+,-84/-,)*A/,,)
5B
"%?@9%CD'85,+
E-;';F
2G/*)6+ B1-67*+,-A7*+E-,A*1-
25H1+61IG46+61 =1
2J,6IE+=)60*+,-'K'DI)*0
2
L99M 6


G*I,;
O7P9 5
G=Q=5@Q
3:R9B
@B
:R?
S)T*)-),7+
6
.
6
,-7H)),1+
S)T*)-4H)I,7H)),1+
Q,U,)4,7H)),1+
96
-,V
H17+
6
17**76
+
*17,
?+
)*I,+
,0,)*+
H),
?,,S6
IK
<
WK
X0446
1I/
,E*/
.46
1,%T*U,4H,)6
04,-1
)*+
,/
*-YZ930,+
E-,[
.
\<5]^*1-*/
6
,-$&93),U,)4,U/
+
*I,
?0A/ 5B
RK @_GK 5=`K !RB
@
B
:
B
S?5
B
Q
3
Z
@
?@a
=
=
0=
:3
S
;K
'
D'
'K
D
b<CD
%FD
:
& \ &
@ \ ;D3
Q
QQ5
Z
:
& \ &
@ \ <''3
Q
QQ5
Z
<F'
<'
O 967 
c*+
7E)7,44-,46
I18,7,/
/
,1+T,)-6
446
*+
6
1.
.
,)4
A,+
+
,)),U,)4,/
,*d*I,7H)),1+*1-+
E,)0*/),46
4+
*17,K
"T).
6
/
,4H).
*7,0H1+
,-*/
6
7*+
6
16
1)-,)+

+
6
06
^,A*)-4*7,K
"TT,)/
448E6
IE,.
.
6
76
,17K
]6
IE7H)),1+7**A6
/
6
+
8/
T.
)T*)-U/
+
*I,-)K
]6
IE4H)I,7**A6
/
6
+
K
aH*)-)6
1I.
)U,)U/
+
*I,)+
,7+
6
1K
!/
+
)*E6
IE%4,,-4T6
+
7E6
1IK
?6
/
6
71,6
+
*6
*//
*1*)7E6
80,+
*/46
/
6
71V
H17+
6
1K
",*-%.
),,*)+
40,,+,1U6
)10,1+
*/4+
*1-*)-4.
5B
"%?@9%<#D''>
;;W
2efgghiklmkhnohpqrstmquvwsngxssyqxrtzsi{|}~~l€lm{
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S5;;'%"
S5;X'%"
S5;$'%"
;'
X'
$'
<$
;<
;W
;'
X'
$'
%DD+
b<;D
?_5c:"?
&
QQ5
Y&[
&
Q5?
&
Q
Y&[
Y&[
<
;
X
<Q,,+
6
+
6
U,,*d),U,)4,U/
+
*I,
;Q5?U/
+
*I,
X31+
6
1HH4),U,)4,U/
+
*I,
$5*6
0H0.
)T*)-U/
+
*I,‚B\;K
'=
S
&
S
Y&[
$
S5;D'%"
S5;F'%"
D'
F'
XD
$;
D'
F'
'K
C'
'K
D'
%DD+
b<D'
'K
WD
S5;W'%"
S5;<''%"
W'
<''
DF
C'
W'
<''
ƒ„…
†ˆ‰„Š‹
‹
ŒŽ…
‘’‘‰‹
…
“
…
‘
:
Y3[
:,)*+
6
1I
+
,0,)*+
H),
@8
Z
E+
+
>
>
TTTK
.
)04*04K
70>
@"WWF%;%;;F#FFF<
S=`WWF%;%;;F#F<$<
97H0,1+B
9
B
44H,-9*+
,
Q,U6
4,-9*+
, Q,U6
46
1
G*I,K
9?%<;<F;X
;''W>
';>
<'
;'<'>
'X>
<'

C
'K
;'#YDK
X[
'K
<WDY$K
C[
'K
'<;Y'K
X[@K
'K
<<$Y;K
#[
'K
'#<Y;K
X[
'K
'W'Y;K
'[
'K
'FXY<K
F[
'K
'X;Y'K
W[@K
'K
'X;Y'K
W[@K
96
0,146
146
16
17E,4*1-Y
06
/
/
6
0,+
,)
4[
?5=%
"
9”
P6P 79
M9•
7
9–979 7

Y=@@\;D
=
3 H1/
,44+
E,)T6
4,1+
,-[
O 002—˜™šO 0022—
S5;<D'%"
<D'
<'D
<D'
S5;;''%"
;''
<$'
;''
'K
#'
'K
#;
@E,)0*/),46
4+
*17,
Q
›Z=
:3>
J
F;
ZH17+
6
1+
*0A6
,1+
Q
›Z3
:3>
J
X<
ZH17+
6
1+
7*4,
深圳FMS
Kinter
131
6803
0058


同様の部品番号 - FM220-L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM220-L FORMOSA-FM220-L Datasheet
71Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
FM220-LN FORMOSA-FM220-LN Datasheet
72Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
More results

同様の説明 - FM220-L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBD2020-G COMCHIP-CDBD2020-G Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD620-G COMCHIP-CDBD620-G Datasheet
94Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD2020-HF COMCHIP-CDBD2020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
LFM220 FORMOSA-LFM220 Datasheet
54Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
FM5817-L FORMOSA-FM5817-L Datasheet
183Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Comchip Technology
CDBD1020-HF COMCHIP-CDBD1020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-G COMCHIP-CDBD8060-G Datasheet
59Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-HF COMCHIP-CDBD8060-HF Datasheet
76Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM320-MHT FORMOSA-FM320-MHT Datasheet
60Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
FM120-MT FORMOSA-FM120-MT Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM120-MH1 FORMOSA-LFM120-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com