データシートサーチシステム |
|
FM240-L データシート(PDF) 2 Page - Formosa MS |
|
FM240-L データシート(HTML) 2 Page - Formosa MS |
2 / 7 page 01 235678965 977 7 8 702022 9 999 !"#$%&')*+ ,-. / *0,),+ *)-*1+ 23*4, 5/-,-/*4+6789:%;<$=3>?5=%" 2@,)061*/4 ?/-,)/*+,-84/-,)*A/,,) 5B "%?@9%CD'85,+ E-;';F 2G/*)6+ B1-67*+,-A7*+E-,A*1- 25H1+61IG46+61 =1 2J,6IE+=)60*+,-'K'DI)*0 2 L99M6 G*I,; O7P95 G=Q=5@Q 3:R9B @B :R? S)T*)-),7+ 6 . 6 ,-7H)),1+ S)T*)-4H)I,7H)),1+ Q,U,)4,7H)),1+ 96 -,V H17+ 6 17**76 + *17, ?+ )*I,+ ,0,)*+ H), ?,,S6 IK < WK X0446 1I/ ,E*/ .46 1,%T*U,4H,)6 04,-1 )*+ ,/ *-YZ930,+ E-,[ . \<5]^*1-*/ 6 ,-$&93),U,)4,U/ + *I, ?0A/ 5B RK @_GK 5=`K !RB @ B : B S?5 B Q 3 Z @ ?@a = = 0= :3 S ;K ' D' 'K D b<CD %FD : & \ & @ \ ;D3 Q QQ5 Z : & \ & @ \ <''3 Q QQ5 Z <F' <' O967 c*+ 7E)7,44-,46 I18,7,/ / ,1+T,)-6 446 *+ 6 1. . ,)4 A,+ + ,)),U,)4,/ ,*d*I,7H)),1+*1-+ E,)0*/),46 4+ *17,K "T). 6 / ,4H). *7,0H1+ ,-*/ 6 7*+ 6 16 1)-,)+ + 6 06 ^,A*)-4*7,K "TT,)/ 448E6 IE,. . 6 76 ,17K ]6 IE7H)),1+7**A6 / 6 + 8/ T. )T*)-U/ + *I,-)K ]6 IE4H)I,7**A6 / 6 + K aH*)-)6 1I. )U,)U/ + *I,)+ ,7+ 6 1K !/ + )*E6 IE%4,,-4T6 + 7E6 1IK ?6 / 6 71,6 + *6 *// *1*)7E6 80,+ */46 / 6 71V H17+ 6 1K ",*-%. ),,*)+ 40,,+,1U6 )10,1+ */4+ *1-*)-4. 5B "%?@9%<#D''> ;;W 2efgghiklmkhnohpqrstmquvwsngxssyqxrtzsi{|}~~llm{ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S5;;'%" S5;X'%" S5;$'%" ;' X' $' <$ ;< ;W ;' X' $' %DD+ b<;D ?_5c:"? & QQ5 Y&[ & Q5? & Q Y&[ Y&[ < ; X <Q,,+ 6 + 6 U,,*d),U,)4,U/ + *I, ;Q5?U/ + *I, X31+ 6 1HH4),U,)4,U/ + *I, $5*6 0H0. )T*)-U/ + *I,B\;K '= S & S Y&[ $ S5;D'%" S5;F'%" D' F' XD $; D' F' 'K C' 'K D' %DD+ b<D' 'K WD S5;W'%" S5;<''%" W' <'' DF C' W' <''
: Y3[ :,)*+ 6 1I + ,0,)*+ H), @8 Z E+ + > > TTTK . )04*04K 70> @"WWF%;%;;F#FFF< S=`WWF%;%;;F#F<$< 97H0,1+B 9 B 44H,-9*+ , Q,U6 4,-9*+ , Q,U6 46 1 G*I,K 9?%<;<F;X ;''W> ';> <' ;'<'> 'X> <' C 'K ;'#YDK X[ 'K <WDY$K C[ 'K '<;Y'K X[@K 'K <<$Y;K #[ 'K '#<Y;K X[ 'K 'W'Y;K '[ 'K 'FXY<K F[ 'K 'X;Y'K W[@K 'K 'X;Y'K W[@K 96 0,146 146 16 17E,4*1-Y 06 / / 6 0,+ ,) 4[ ?5=% " 9 P6P 79 M9 7 99797 Y=@@\;D = 3 H1/ ,44+ E,)T6 4,1+ ,-[ O002O0022 S5;<D'%" <D' <'D <D' S5;;''%" ;'' <$' ;'' 'K #' 'K #; @E,)0*/),46 4+ *17, Q Z= :3> J F; ZH17+ 6 1+ *0A6 ,1+ Q Z3 :3> J X< ZH17+ 6 1+ 7*4, 深圳FMS Kinter 131 6803 0058 |
同様の部品番号 - FM240-L |
|
同様の説明 - FM240-L |