データシートサーチシステム |
|
FM2200-L データシート(PDF) 3 Page - Formosa MS |
|
FM2200-L データシート(HTML) 3 Page - Formosa MS |
3 / 7 page 01235 789 8889 9 7 !" #$ %& '(0" )*+!,-.*-/)0--12'/1-*'" 2#)0-31 !" #$ 7& '(0" )*+802)'" ,2)*0*)" '*2)1 -131-913,+'*#14 5 36 ;$ 7 ;$ < %$ = %$ > =$ ; =$ 7 ?;; >;; @;; 7;; 5;; =;; %;; ; $ ;% $ ;@ $ % $ @ % @ %; @; %;; $ % %$ ; %; %;; !" #$ @&'(0" )*+-131-91 )A*-*)'1-" 9'" )9 ; =; 7; >; <; %;; %=; %7; $ ;% 'D?@) 8 'D=@) 8 +1*/'1E01-*'0-14 5 G)6 ; ; =; 7; >; <; %;; %=; %7; %>; %<; =;; 01-)12',!-*'1/01*B-131-913,+'*#14 5 H6 !" #$ 5& E*I" E0E2,2& -101'" '" 31!,-.*-/ 90-#1)0--12' ; =; %; 5; @; 7; 20EJ1-,!)()+19*'>;AK % %; @ @; %;; 'D=@) 8 <$ 5CL9M N2O 3A1O P 9M N3.1Q3 81/1)C3R STU SR R :V W W XXX$ P TYCTL1CL$ ZTCW '1+V <<>&=&==>[>>>% !*IV <<>&=&==>[>%7% /TZ\C3NR" / " LL\3U/1R 3 -3QM L3U/1R 3 -3QM LM TN 0123$ /9&%=%>=5 =;;<W ;=W %; =;%;W ;5W %; 1 ? ;$ % %$ ; $ ;% %; @; !,-.*-/3,+'*#14 5 36 0\O L3.M UR S5;;\L %H /\R ])]ZO 3 $ % $ 5 $ @ $ ? $ [ %$ % %$ 5 %$ @ 5$ ; 'D=@) 8 !" #$ =& '(0" )*+!,-.*-/ )A*-*)'1-" 9'" )9 深圳FMS Kinter 131 6803 0058 |
同様の部品番号 - FM2200-L |
|
同様の説明 - FM2200-L |