データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6-1105101-2 データシート(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 6-1105101-2
部品情報  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

6-1105101-2 データシート(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 6-1105101-2 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers 6-1105101-2 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
7
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
MDL.
HD.18
250V
10A
Fiber optic
18
3
Crimp
(stamped)
Melting
(fiber)
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
HN.D.15
400V
10A
15
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
HN.D.18
400V
10A
18
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
Dynamic
D-2800
250V
5A
30
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
Dynamic
D-3800
600V
8A
12
3
Crimp
MDL.
TX.4
150V
16A
Twisted
pair
4
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
E.TWIN
150V
16A
4
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
KX
RG 58
RG 59
6
3
Crimp
VT
coax
75 Ohm
Inner/Outer
diam.
0,8/6,1
1,44/10
2,8/10,7
1
3
solder
MDL.2.
AIR.Sti
10 bar
2
3
push
MDL.
RJ45
Cat5e
1
Plug/Jack
IDC
Patch cable
MDL.2
Blindmodul
MDL.E.C
Erdmodul
Crimp
196
196
196
197
197
198
198
198
199
200
199
200
200


同様の部品番号 - 6-1105101-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
6-1105653-8 TEC-6-1105653-8 Datasheet
275Kb / 1P
   ECR-17-006155
More results

同様の説明 - 6-1105101-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com