データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC17XSF500EK データシート(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

部品番号 MC17XSF500EK
部品情報  Penta 17 mOhm High Side Switch
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC17XSF500EK データシート(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC17XSF500EK Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC17XSF500EK Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 70 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
4
Freescale Semiconductor
MC17XSF500
7 Typical Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.1.1 Application Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.1.2 Application Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.1.3 Bill of Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.2 EMC & EMI Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.2.1 EMC/EMI Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.2.2 Fast Transient Pulse Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.3 Robustness Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.4 PCB Layout Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.5 Thermal Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.5.1 Thermal Transient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.5.2 R/C Thermal Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8 Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.1 Marking Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.2 Package Mechanical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9 Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


同様の部品番号 - MC17XSF500EK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Freescale Semiconductor...
MC17XSF500 FREESCALE-MC17XSF500 Datasheet
8Mb / 2P
   Penta 17 m High-Side Switch
More results

同様の説明 - MC17XSF500EK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
MC17XS6500 NXP-MC17XS6500 Datasheet
987Kb / 73P
   Penta 17 mOhm High-side Switch
Rev. 5.0, 12/2017
MC12XS6D3 NXP-MC12XS6D3 Datasheet
1Mb / 69P
   Penta 40 mOhm high-side switch
Rev. 6.0, 9/2020
logo
Freescale Semiconductor...
MC17XSF500 FREESCALE-MC17XSF500 Datasheet
8Mb / 2P
   Penta 17 m High-Side Switch
07XSF517 FREESCALE-07XSF517 Datasheet
1Mb / 72P
   Triple 7.0 mOhm and Dual 17 mOhm High Side Switch
logo
NXP Semiconductors
MC07XS6517 NXP-MC07XS6517 Datasheet
1,016Kb / 73P
   Triple 7.0 mOhm and Dual 17 mOhm High-side Switch
Rev. 4.0, 12/2017
logo
Freescale Semiconductor...
MC07XSF517 FREESCALE-MC07XSF517 Datasheet
7Mb / 2P
   Triple 7.0 mOhm and Dual 17 mOhm High-Side Switch
logo
NXP Semiconductors
MC12XS6D1 NXP-MC12XS6D1 Datasheet
1Mb / 72P
   17 mOhm and 7.0 mOhm high-side switches
Rev. 7.0, 1/2021
MC06XS3517 NXP-MC06XS3517 Datasheet
2Mb / 41P
   Smart High-side Switch Module (Triple 6.0 mOhm and Dual 17 mOhm)
Rev. 5.0, 4/2014
MC35XS3500 NXP-MC35XS3500 Datasheet
2Mb / 45P
   Smart Rear Corner Light Switch (Penta 35 mOhm)
Rev. 8.0, 8/2013
logo
Freescale Semiconductor...
35XS3500 FREESCALE-35XS3500_V12 Datasheet
1Mb / 47P
   Smart Rear Corner Light Switch(penta 35 mOhm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com