データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1048-6-TB-E データシート(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

部品番号 2SD1048-6-TB-E
部品情報  Bipolar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SD1048-6-TB-E データシート(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  2SD1048-6-TB-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 2SD1048-6-TB-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 2SD1048-6-TB-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 2SD1048-6-TB-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2SB815 / 2SD1048
No.694-2/4
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Collector Cutoff Current
ICBO
VCB=(--)15V, IE=0A
(--)0.1
µA
Emitter Cutoff Current
IEBO
VEB=(--)4V, IC=0A
(--)0.1
µA
DC Current Gain
hFE1VCE=(--)2V, IC=(--)50mA
200*
600*
hFE2VCE=(--)2V, IC=(--)500mA
80
Gain-Bandwidth Product
fT
VCE=(--)10V, IC=(--)50mA
250
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=(--)10V, f=1MHz
(13)8
pF
Collector to Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)1
IC=(--)5mA, IB=(--)0.5mA
(--15)10
(--35)25
mV
VCE(sat)2
IC=(--)100mA, IB=(--)10mA
(--60)30
(--120)80
mV
* : The 2SB815/2SD1048 are classified by 50mA hFE as follows :
Rank
6
7
hFE
200 to 400
300 to 600
Ordering Information
Device
Package
Shipping
memo
2SB815-6-TB-E
CP
3,000pcs./reel
Pb Free
2SB815-7-TB-E
CP
3,000pcs./reel
2SD1048-6-TB-E
CP
3,000pcs./reel
2SD1048-7-TB-E
CP
3,000pcs./reel


同様の部品番号 - 2SD1048-6-TB-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2SD1048-6-TB-E ONSEMI-2SD1048-6-TB-E Datasheet
256Kb / 6P
   Bipolar Transistor
September, 2013
2SD1048-6-TB-E ONSEMI-2SD1048-6-TB-E Datasheet
68Kb / 4P
   Bipolar Transistor
November, 2013
More results

同様の説明 - 2SD1048-6-TB-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2SD1816S-TL-E ONSEMI-2SD1816S-TL-E Datasheet
366Kb / 9P
   Bipolar Transistor
September, 2013
2SA1417 ONSEMI-2SA1417 Datasheet
337Kb / 7P
   Bipolar Transistor
September, 2013
PCP1208 ONSEMI-PCP1208 Datasheet
379Kb / 7P
   Bipolar Transistor
May, 2013
2SB1216 ONSEMI-2SB1216 Datasheet
468Kb / 7P
   Bipolar Transistor
March 2016 - Rev. 2
EN6078C ONSEMI-EN6078C Datasheet
662Kb / 7P
   Bipolar Transistor
September, 2013
EN7198B ONSEMI-EN7198B Datasheet
418Kb / 7P
   Bipolar Transistor
August, 2013
EN7221B ONSEMI-EN7221B Datasheet
651Kb / 7P
   Bipolar Transistor
September, 2013
2SC6082 ONSEMI-2SC6082 Datasheet
242Kb / 7P
   Bipolar Transistor
September, 2013
2SD1620 ONSEMI-2SD1620 Datasheet
290Kb / 6P
   Bipolar Transistor
September, 2013
50A02MH ONSEMI-50A02MH Datasheet
376Kb / 7P
   Bipolar Transistor
August, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com