データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DZ2J110M0L データシート(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 DZ2J110M0L
部品情報  Silicon epitaxial planar type
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

DZ2J110M0L データシート(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  DZ2J110M0L Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor DZ2J110M0L Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor DZ2J110M0L Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor DZ2J110M0L Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor DZ2J110M0L Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Product Standards
Zener Diode
DZ2J110
0L
Technical Data ( reference )
Page 3 of 4
Rth - t
1
10
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time t (s)
(1)
Rth(j-l) = 80 °C/W
(1) Non-heat sink
(2) Mounted on glass epoxy print board.
Board size : 45 mm × 45 mm x 1 mm
Solder in : land pattern
(2)
PZSM - tw
0.1
1
10
100
100
1000
10000
Pulse width tw (μs)
Ta = 25 °C
Ct - VR
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
024
68
Reverse voltage VR (V)
Ta = 25 °C
f = 1 MHz
Doc No. TT4-EA-11553
Revision. 3
Established : 2009-10-14
Revised
: 2013-07-11


同様の部品番号 - DZ2J110M0L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
DZ2J110 PANASONIC-DZ2J110 Datasheet
334Kb / 5P
   Silicon epitaxial planar type For constant voltage / For surge absorption circuit
DZ2J110X0L PANASONIC-DZ2J110X0L Datasheet
334Kb / 5P
   Silicon epitaxial planar type For constant voltage / For surge absorption circuit
More results

同様の説明 - DZ2J110M0L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
MA2SD24 PANASONIC-MA2SD24 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3S795E PANASONIC-MA3S795E Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X075E PANASONIC-MA3X075E Datasheet
41Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X199 PANASONIC-MA3X199 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X789 PANASONIC-MA3X789 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3ZD12 PANASONIC-MA3ZD12 Datasheet
40Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Q739 PANASONIC-MA2Q739 Datasheet
44Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X073 PANASONIC-MA2X073 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X334 PANASONIC-MA2X334 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3J142A PANASONIC-MA3J142A Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com