データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3U-0010-0904-3 データシート(PDF) 4 Page - 3M Electronics

部品番号 3U-0010-0904-3
部品情報  This specification was revised due to the requirement described below.
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  3M [3M Electronics]
ホームページ  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

3U-0010-0904-3 データシート(HTML) 4 Page - 3M Electronics

  3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 1Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 2Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 3Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 4Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 5Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 6Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 7Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 8Page - 3M Electronics 3U-0010-0904-3 Datasheet HTML 9Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
JNPS-0135
D
2.適合対象
2-1 適合コネクタ
プラグコネクタ
MDR ソルダープラグ
101XX-3000XX
MDR ワイヤーマウントプラグ
101XX-6000XX
リセプタクルコネクタ
MDR ワイヤーマウントリセプタクル
102XX-02
×OXX
MDR ボードマウントリセプタクル(ライトァングル)
102XX-52XXXX
MDR ボードマウントリセプタクル(ストレート)
102XX-62XXXX
MDR ボードマウントリセプタクル(2 段タイプ)
10220-L8A9 VE
2-2 適合ケーブル仕上がり外径
14P: φ7.0mm Min
φ8.0 ㎜
Max.
20P:φ11.0mm Min
φ12.0 ㎜ Max. ※
26P:φ11.0mm Min
φ12.0 ㎜ Max. ※
36P:φ15,0mm Min
φ16.0 ㎜ Max.
50P:φ15.0mm Min
φ16.0 ㎜ Max.
※20P、26P において適合ケーブル仕上がり外径よりも細いケーブル(φ4~φ9)を使
用する場合、当杜製品コンプレッションインサートにて対応可能。(製品仕様書
JNPS-0173 参照)
2-3 適合パネル厚
2.Omm 以下(ワッシャー厚を含む。)ただし、ジャックスクリューL26 タイプの場合は
ジャックソケットスクリュー(製品仕様書 JNPS-0205)との併用で 1.6 ㎜限定(ワッ
シャー厚を含む)。
3.関連仕様図
関連仕様図は JNPD-0135 による。


同様の部品番号 - 3U-0010-0904-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
C&K Components
3U-0-21-0-0-0-0 CK-COMPONENTS-3U-0-21-0-0-0-0 Datasheet
135Kb / 5P
   Tiny Pushwheel Switches
2008
3U-0-21-0-0-02 CK-COMPONENTS-3U-0-21-0-0-02 Datasheet
135Kb / 5P
   Tiny Pushwheel Switches
2008
3U-0-21-0-09-0 CK-COMPONENTS-3U-0-21-0-09-0 Datasheet
135Kb / 5P
   Tiny Pushwheel Switches
2008
3U-0-21-0-092 CK-COMPONENTS-3U-0-21-0-092 Datasheet
135Kb / 5P
   Tiny Pushwheel Switches
2008
3U-0-21-0-0A-0 CK-COMPONENTS-3U-0-21-0-0A-0 Datasheet
135Kb / 5P
   Tiny Pushwheel Switches
2008
More results

同様の説明 - 3U-0010-0904-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
108-36033 TEC-108-36033 Datasheet
286Kb / 6P
   The product described in this document has not been fully tested to ensure conformance to the requirements outlined below
108-133061 TEC-108-133061 Datasheet
162Kb / 7P
   The product described in this document has not been fully tested to ensure conformance to the requirements outlined below.
logo
Inolux Corporation
V236BJ1 INOLUX-V236BJ1 Datasheet
662Kb / 29P
   The Approval Specification was first issued.
logo
Samsung semiconductor
LSC320AN10 SAMSUNG-LSC320AN10 Datasheet
2Mb / 34P
   The information described in this specification is preliminary and can be changed without prior notice
logo
Soberton Inc.
WT-2505 SOBERTON-WT-2505_17 Datasheet
312Kb / 5P
   THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE ELECTROMAGNETIC BUZZER
WT-1201 SOBERTON-WT-1201_17 Datasheet
268Kb / 5P
   THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE ELECTROMAGNETIC BUZZER
WST-1612S SOBERTON-WST-1612S_16 Datasheet
340Kb / 5P
   THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE ELECTROMAGNETIC BUZZER
WST-1307S SOBERTON-WST-1307S Datasheet
290Kb / 5P
   THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE ELECTROMAGNETIC BUZZER
WST-0905S SOBERTON-WST-0905S_16 Datasheet
300Kb / 5P
   THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE ELECTROMAGNETIC BUZZER
ST-025BH SOBERTON-ST-025BH_17 Datasheet
412Kb / 5P
   THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE ELECTROMAGNETIC BUZZER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com