データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADXRS649BBGZ-RL データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 ADXRS649BBGZ-RL
部品情報  Fast Starting, ,-20,000/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXRS649BBGZ-RL データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Data Sheet
ADXRS649
Rev. B | Page 11 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
A
B
C
D
E
F
G
7654
3
TOP VIEW
DETAIL A
BALL DIAMETER
0.60
0.55
0.50
0.60 MAX
0.25 MIN
COPLANARITY
0.15
21
*A1 CORNER
INDEX AREA
3.20 MAX
2.50 MIN
*BALL A1 IDENTIFIER IS GOLD PLATED AND CONNECTED
TO THE D/A PAD INTERNALLY VIA HOLES.
7.05
6.85 SQ
6.70
A1 BALL
CORNER
BOTTOM VIEW
DETAIL A
0.80
BSC
4.80
BSC SQ
SEATING
PLANE
3.80 MAX
Figure 20. 32-Lead Ceramic Ball Grid Array [CBGA]
(BG-32-3)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
ADXRS649BBGZ-RL
–40°C to +105°C
32-Lead Ceramic Ball Grid Array [CBGA]
BG-32-3
ADXRS649BBGZ
–40°C to +105°C
32-Lead Ceramic Ball Grid Array [CBGA]
BG-32-3
EVAL-ADXRS649Z
Evaluation Board
1 Z = RoHS Compliant Part.


同様の部品番号 - ADXRS649BBGZ-RL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADXRS649BBGZ-RL AD-ADXRS649BBGZ-RL Datasheet
261Kb / 12P
   Fast Starting, 짹20,000째/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
REV. 0
More results

同様の説明 - ADXRS649BBGZ-RL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADXRS649 AD-ADXRS649 Datasheet
261Kb / 12P
   Fast Starting, 짹20,000째/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
REV. 0
ADXRS642 AD-ADXRS642 Datasheet
200Kb / 10P
   Vibration Rejecting 짹250째/s Yaw Rate Gyro
Rev. Pr A
ADXRS646 AD-ADXRS646 Datasheet
199Kb / 12P
   High Stability, Low Noise Vibration Rejecting Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS610 AD-ADXRS610 Datasheet
714Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612 Datasheet
1Mb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS620 AD-ADXRS620 Datasheet
558Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS610 AD-ADXRS610_15 Datasheet
546Kb / 12P
   300/sec Yaw Rate Gyro
ADXRS652 AD-ADXRS652 Datasheet
329Kb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612_15 Datasheet
1Mb / 12P
   250/sec Yaw Rate Gyro
ADXRS620BBGZ AD-ADXRS620BBGZ Datasheet
527Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com