データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC369 データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 BC369
部品情報  TRANSISTOR (PNP)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BC369 データシート(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  BC369 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
BC369
TRANSISTOR (PNP)
FEATURE
Power dissipation
PCM:
0.625
W (Tamb=25
℃)
Collector current
ICM:
-1
A
Collector-base voltage
V(BR)CBO:
-25
V
Operating and storage junction temperature range
TJ, Tstg: -55
℃ to +150℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
Ic= -100µA, IE=0
-25
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC= -10 mA , IB=0
-20
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE= -100µA, IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB= -25V, IE=0
-10
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= -5V, IC=0
-10
µA
DC current gain
hFE
VCE=-1V, IC= -0.5mA
85
375
Collector-emitter voltage
VCE(sat)
IC= -1A, IB= -100mA
-0.5
V
Base-emitter voltage
VBE(on)
IC= -1A , VCE= -1V
-1
V
Transition frequency
f T
VCE= -5V, IC= -10mA
f =20MHz
65
MHz
1 2 3
TO-92
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE
BC369
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - BC369

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BC369 MOTOROLA-BC369 Datasheet
129Kb / 4P
   Amplifier Transistors
logo
Zetex Semiconductors
BC369 ZETEX-BC369 Datasheet
27Kb / 1P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
BC369 ONSEMI-BC369 Datasheet
63Kb / 4P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC369 JIANGSU-BC369 Datasheet
403Kb / 3P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
NXP Semiconductors
BC369 PHILIPS-BC369 Datasheet
44Kb / 8P
   PNP medium power transistor
1999 Apr 26
More results

同様の説明 - BC369

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com