データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA030LBSG2-TR データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 BA030LBSG2-TR
部品情報  Super-mini package regulator IC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA030LBSG2-TR データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BA030LBSG2-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
BA
ΟΟΟLBSG series
Regulator IC
!
!
!
!
Block diagram
VCC
(1pin)
CTL(3pin)
GND (2pin)
Vref
Over current protection
Over temperature protection
C (4pin)
0.01
µF
10
µF
1
µF
VO
(5pin)
!
!
!
!
Pin descriptions
Pin No.
Pin name
Functiom
1
Vcc
Ground
Power supply
2
GND
3
CTL
4
C
OUT
5
Power-save function
Ripple improvement
Output
!
!
!
!
Input / output circuits
VCC
(1pin)
CTL (3pin)
C (4pin)
VO
(5pin)


同様の部品番号 - BA030LBSG2-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA030LBSG ROHM-BA030LBSG Datasheet
114Kb / 8P
   Super-mini package regulator IC
BA030LBSG ROHM-BA030LBSG Datasheet
121Kb / 9P
   Super-mini package regulator IC
More results

同様の説明 - BA030LBSG2-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA028LBSG ROHM-BA028LBSG_1 Datasheet
121Kb / 9P
   Super-mini package regulator IC
BA028LBSG ROHM-BA028LBSG Datasheet
129Kb / 9P
   Super-mini package regulator IC
BAOOLBSG ROHM-BAOOLBSG Datasheet
129Kb / 9P
   Super-mini package regulator IC
BAOOOLBSG ROHM-BAOOOLBSG Datasheet
114Kb / 8P
   Super-mini package regulator IC
BA00LBSG ROHM-BA00LBSG Datasheet
115Kb / 9P
   Super-mini package regulator IC
BA000LBSG ROHM-BA000LBSG Datasheet
116Kb / 9P
   Super-mini package regulator IC
BA050LBSG2-TR ROHM-BA050LBSG2-TR Datasheet
121Kb / 9P
   Super-mini package regulator IC
logo
ABLIC Inc.
S-817 ABLIC-S-817 Datasheet
856Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.2_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-817 SII-S-817_1 Datasheet
1Mb / 52P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-817 SII-S-817 Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com