データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZU24DB2 データシート(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

部品番号 PZU24DB2
部品情報  Dual Zener diodes
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PZU24DB2 データシート(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button PZU24DB2 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PZU24DB2 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
PZUXDB2_SER_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 31 March 2008
8 of 12
NXP Semiconductors
PZUxDB2 series
Dual Zener diodes
9.
Package outline
10. Packing information
[1]
For further information and the availability of packing methods, see Section 13.
Fig 7.
Package outline SOT353 (SC-88A)
04-11-16
Dimensions in mm
0.25
0.10
0.3
0.2
1.3
0.65
2.2
2.0
1.35
1.15
2.2
1.8
1.1
0.8
0.45
0.15
13
2
4
5
Table 9.
Packing methods
The indicated -xxx are the last three digits of the 12NC ordering code.[1]
Type number
Package
Description
Packing quantity
3000
10000
PZU2.7DB2 to
PZU24DB2
SOT353
4 mm pitch, 8 mm tape and reel
-115
-135
PZU2.7DB2/DG to
PZU24DB2/DG


同様の部品番号 - PZU24DB2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZU24DB2 NXP-PZU24DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU24DB2 NEXPERIA-PZU24DB2 Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
PZU24DB2/DG NEXPERIA-PZU24DB2/DG Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
More results

同様の説明 - PZU24DB2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZUXDB2 NXP-PZUXDB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
BZB84-C20 NXP-BZB84-C20 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
PZU10DB2 NXP-PZU10DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
BZB84_SER NEXPERIA-BZB84_SER Datasheet
2Mb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03 - 9 June 2009
logo
NXP Semiconductors
BZB84 NXP-BZB84 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
logo
General Semiconductor
AZ23-C2V7 GE-AZ23-C2V7 Datasheet
387Kb / 8P
   DUAL ZENER DIODES
logo
Nexperia B.V. All right...
PZUXDB2_SER NEXPERIA-PZUXDB2_SER Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
logo
NXP Semiconductors
PZU7.5DB2 NXP-PZU7.5DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
BZB84-B3V0 NXP-BZB84-B3V0 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
CD74ACT573M NXP-CD74ACT573M Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com