データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HCPL3700S データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 HCPL3700S
部品情報  AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL3700S データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  HCPL3700S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700S Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
AC/DC TO LOGIC INTERFACE
OPTOCOUPLER
200003A
Fig. 8 External Threshold Characteristics V+/V- vs. Rx
RX - EXTERNAL SERIES RESISTOR (K$)
0
40
80
120
160
200
240
0
50
100
150
200
250
300
Fig. 7 Logic High Supply Current
vs. Temperature
TA - TEMPERATURE (˚C)
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1
10
100
1000
V+ (AC)
V- (AC)
V- (DC)
V+ (DC)
VO = OPEN
V
IIN
CC
= 0 mA
= 18 V
HCPL-3700


同様の部品番号 - HCPL3700S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL3700 FAIRCHILD-HCPL3700 Datasheet
525Kb / 10P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
HCPL3700 FAIRCHILD-HCPL3700 Datasheet
271Kb / 11P
   AC/DC to Logic Interface Optocoupler
HCPL3700V FAIRCHILD-HCPL3700V Datasheet
271Kb / 11P
   AC/DC to Logic Interface Optocoupler
More results

同様の説明 - HCPL3700S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL3700 FAIRCHILD-HCPL3700 Datasheet
525Kb / 10P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
HCPL3700V FAIRCHILD-HCPL3700V Datasheet
271Kb / 11P
   AC/DC to Logic Interface Optocoupler
HCPL-3700 FAIRCHILD-HCPL-3700 Datasheet
137Kb / 11P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-0370 HP-HCPL-0370 Datasheet
119Kb / 13P
   AC/DC to Logic Interface Optocouplers
HCPL-3700 HP-HCPL-3700 Datasheet
230Kb / 13P
   AC/DC to Logic Interface Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
HCPL-576X BOARDCOM-HCPL-576X Datasheet
1Mb / 11P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-576X HP-HCPL-576X Datasheet
164Kb / 11P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-5761 AVAGO-HCPL-5761 Datasheet
717Kb / 10P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
HCPL-5760 AVAGO-HCPL-5760 Datasheet
717Kb / 10P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
HCPL-2503-000E AVAGO-HCPL-2503-000E Datasheet
316Kb / 12P
   Single Channel, High Speed Logic Interface Optocoupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com