データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD18-12 データシート(PDF) 3 Page - Alpha Industries

部品番号 PD18-12
部品情報  Two-Way 0째 Power Splitter Combiner 1.71-1.99 GHz
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALPHA [Alpha Industries]
ホームページ  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

PD18-12 データシート(HTML) 3 Page - Alpha Industries

  PD18-12 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries PD18-12 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries PD18-12 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Two-Way 0° Power Splitter Combiner 1.71–1.99 GHz
PD18-12
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
3
Specifications subject to change without notice. 3/99A
Recommended Board Layout
0.020 DIA.
VIA 3 PLACES
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
0.170
0.029 TYP.
0.018
TYP.
0.028
TYP.
Material is 10 mil FR4
SOIC-8
0.049
(1.24 mm)
0.016
(0.41 mm)
0.016 MAX.
(0.41 mm) x
45˚ CHAMFER
PIN 1
0.197 (5.00 mm)
0.189 (4.80 mm)
0.068
(1.73 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm)
0.004 (0.10 mm)
0.010 (0.25 mm)
0.007 (0.17 mm)
0.158 (4.00 mm)
0.150 (3.80 mm)
MAX.
0.020 (0.51 mm) MAX.
0.244 (6.20 mm)
0.228 (5.80 mm)
0.050 (1.27 mm) BSC
PIN 8
PIN 1
INDICATOR
Characteristic
Value
Input Power1
1.5 W CW
Input Power2
0.75 CW
Operating Temperature
-40°C to +85°C
Storage Temperature
-65°C to +150°C
Absolute Maximum Ratings
1. When used as a power divider with a 2.0:1 maximum VSWR on all ports.
2. When used as a power combiner with a 2.0:1 maximum VSWR on all ports.


同様の部品番号 - PD18-12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Industries
PD18-73 ALPHA-PD18-73 Datasheet
53Kb / 3P
   Two-Way 0째 Power Splitter Combiner 1.71-1.99 GHz
More results

同様の説明 - PD18-12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Industries
PD19-73 ALPHA-PD19-73 Datasheet
339Kb / 3P
   Two-Way 0째 Power Splitter Combiner 1.71-1.99 GHz
PD18-73 ALPHA-PD18-73 Datasheet
53Kb / 3P
   Two-Way 0째 Power Splitter Combiner 1.71-1.99 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
PD4W18-59 SKYWORKS-PD4W18-59 Datasheet
144Kb / 4P
   Four-Way 0째 Power Splitter/Combiner 1.71-1.99 GHz
PD19-73LF SKYWORKS-PD19-73LF Datasheet
177Kb / 4P
   Two-Way Power Splitter/Combiner 1.71-1.99 GHz
PD4W18-12 SKYWORKS-PD4W18-12 Datasheet
133Kb / 5P
   Four-Way Power Splitter Combiner 1.71-1.99 GHz
logo
Alpha Industries
PD09-73 ALPHA-PD09-73 Datasheet
53Kb / 3P
   Two-Way 0째 Power Splitter Combiner 0.81-0.96 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
PD09-73 SKYWORKS-PD09-73 Datasheet
169Kb / 4P
   Two-Way 0째 Power Splitter/Combiner 0.81-0.96 GHz
logo
Alpha Industries
PD09-12 ALPHA-PD09-12 Datasheet
45Kb / 3P
   Two-Way 0째 Power Splitter Combiner 0.81-0.96 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
PD15-73 SKYWORKS-PD15-73 Datasheet
163Kb / 4P
   Two-Way 0째 Power Splitter/Combiner 1.42-1.66 GHz
logo
Alpha Industries
PD15-73 ALPHA-PD15-73 Datasheet
53Kb / 3P
   Two-Way 0째 Power Splitter Combiner 1.42-1.66 GHz
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com