データシートサーチシステム |
|
AM29DL400BB-120SIB データシート(PDF) 11 Page - Advanced Micro Devices |
|
AM29DL400BB-120SIB データシート(HTML) 11 Page - Advanced Micro Devices |
11 / 42 page Am29DL400B 11 P R E L I M I NARY Table 2. Am29DL400BT Top Boot Sector Architecture Note: The address range is A17:A-1 if in byte mode (BYTE# = VIL). The address range is A17:A0 if in word mode (BYTE# = VIH). Bank Sector Sector Address Sector Size (Kbytes/ Kwords) (x8) Address Range (x16) Address Range Bank Address A15 A14 A13 A12 A17 A16 Bank 2 SA0 0 0 0 X X X 64/32 00000h–0FFFFh 00000h–07FFFh SA1 0 0 1 X X X 64/32 10000h–1FFFFh 08000h–0FFFFh SA2 0 1 0 X X X 64/32 20000h–2FFFFh 10000h–17FFFh SA3 0 1 1 X X X 64/32 30000h–3FFFFh 18000h–1FFFFh SA4 1 0 0 X X X 64/32 40000h–4FFFFh 20000h–27FFFh SA5 1 0 1 X X X 64/32 50000h–5FFFFh 28000h–2FFFFh Bank 1 SA6 1 1 0 0 0 X 16/8 60000h–63FFFh 30000h–31FFFh SA7 1 1 0 01 X 32/16 64000h–6BFFFh 32000h–35FFFh 10 X SA8 1 1 0 1 1 0 8/4 6C000h–6DFFFh 36000h–36FFFh SA9 1 1 0 1 1 1 8/4 6E000h–6FFFFh 37000h–37FFFh SA10 1 1 1 0 0 0 8/4 70000h–71FFFh 38000h–38FFFh SA11 1 1 1 0 0 1 8/4 72000h–73FFFh 39000h–39FFFh SA12 1 1 1 01 X 32/16 74000h–7BFFFh 3A000h–3DFFFh 10 X SA13 1 1 1 1 1 X 16/8 7C000h–7FFFFh 3E000h–3FFFFh |
同様の部品番号 - AM29DL400BB-120SIB |
|
同様の説明 - AM29DL400BB-120SIB |