データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZTA64T1 データシート(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

部品番号 PZTA64T1
部品情報  PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

PZTA64T1 データシート(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  PZTA64T1 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc PZTA64T1 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc PZTA64T1 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc PZTA64T1 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc PZTA64T1 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc PZTA64T1 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
PZTA64T1
3
Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
200
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 1. DC Current Gain
0.3
100
70
50
30
20
10
7.0
5.0
3.0
2.0
0.5
0.7
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
10
20
30
50
70
100
200
300
TA = 125°C
VCE = 2.0 V
5.0 V
25
°C
– 55
°C
10 V
10
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 2. High Frequency Current Gain
1.0
VCE = 5.0 V
f = 100 MHz
TA = 25°C
1.0
2.0
3.0
4.0
0.1
0.2
0.4
2.0
5.0
10
20
50
100
200
500
1K
2.0
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 3. “On” Voltage
TA = 25°C
VBE(on) @ VCE = 5.0 V
VCE(sat) @ IC/IB = 1000
IC/IB = 100
VBE(sat) @ IC/IB = 100
TA = 25°C
IB, BASE CURRENT (µA)
Figure 4. Collector Saturation Region
0.1
IC = 10 mA 50 mA 100 mA 175 mA
1.6
1.2
0.8
0.4
0
2.0
1.6
1.4
0.8
1.8
1.2
1.0
0.6
0.3 0.5
1.0
2.0 3.0 5.0
10
20 30
50 100
200 300
0.5
1.0 2.0 5.0
10 20 50
100 200 500
0.2
1K 2K
5K 10K
300 mA


同様の部品番号 - PZTA64T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZTA64 PHILIPS-PZTA64 Datasheet
51Kb / 8P
   PNP Darlington transistor
1997 Jun 20
logo
Siemens Semiconductor G...
PZTA64 SIEMENS-PZTA64 Datasheet
139Kb / 4P
   PNP Silicon Darlington Transistors
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA64 FAIRCHILD-PZTA64 Datasheet
46Kb / 3P
   PNP Darlington Transistor
PZTA64 FAIRCHILD-PZTA64 Datasheet
645Kb / 14P
   PNP Darlington Transistor
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZTA64 JIANGSU-PZTA64 Datasheet
210Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
More results

同様の説明 - PZTA64T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
CXTA62 CENTRAL-CXTA62 Datasheet
69Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CZTA77 CENTRAL-CZTA77 Datasheet
73Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CZTA77 CENTRAL-CZTA77_10 Datasheet
532Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CXTA62 CENTRAL-CXTA62 Datasheet
283Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CZTA77 CENTRAL-CZTA77 Datasheet
526Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CMPTA77 CENTRAL-CMPTA77 Datasheet
321Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CMPTA77 CENTRAL-CMPTA77_10 Datasheet
327Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CMPTA77 CENTRAL-CMPTA77 Datasheet
113Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KZT127 KEXIN-KZT127 Datasheet
38Kb / 1P
   Surface Mount PNP Silicon Power Darlington Transistor
logo
Transys Electronics
MMBTA63 TRSYS-MMBTA63 Datasheet
132Kb / 1P
   PNP SURFACE MOUNT DARLINGTON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com