データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N2987 データシート(PDF) 1 Page - America Semiconductor, LLC

部品番号 1N2987
部品情報  10W Zener Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]
ホームページ  http://americasemi.com
Logo AMERICASEMI - America Semiconductor, LLC

1N2987 データシート(HTML) 1 Page - America Semiconductor, LLC

  1N2987 Datasheet HTML 1Page - America Semiconductor, LLC 1N2987 Datasheet HTML 2Page - America Semiconductor, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


同様の部品番号 - 1N2987

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N2987 MICROSEMI-1N2987 Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N2987 NAINA-1N2987 Datasheet
115Kb / 1P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
America Semiconductor, ...
1N2987 AMERICASEMI-1N2987 Datasheet
1Mb / 2P
   Glass passivated junction
logo
Microsemi Corporation
1N2987A MICROSEMI-1N2987A Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N2987A NAINA-1N2987A Datasheet
115Kb / 1P
   10 WATT ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N2987

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid States Devices, I...
Z00005F SSDI-Z00005F Datasheet
147Kb / 2P
   6.0W, 8.0W, and 10W 7.5 ??270 VOLTS ZENER DIODES
SZ6A7.5 SSDI-SZ6A7.5 Datasheet
146Kb / 2P
   6.0W, 8.0W, and 10W 7.5 - 270 VOLTS ZENER DIODES
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com