データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSD-D0O035-001 データシート(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 KSD-D0O035-001
部品情報  200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

KSD-D0O035-001 データシート(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  KSD-D0O035-001 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. KSD-D0O035-001 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. KSD-D0O035-001 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. KSD-D0O035-001 Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. KSD-D0O035-001 Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
KSD-D0O035-001
2
Absolute Maximum Ratings (Limiting Values)
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Maximum repetitive reverse voltage
Maximum working peak reverse voltage
Maximum DC blocking voltage
VRRM
VRWM
VR
200
V
Maximum average forward rectified current
per diode
IF(AV)
10
A
total device
20
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave
superimposed on rated load per diode
IFSM
120
A
Storage temperature range
Tstg
-45 to +150
Maximum operating junction temperature
Tj
150
Thermal Characteristics
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Maximum thermal resistance junction to case
per diode
Rth(j-c)
4.0
/W
total device
3.6
Electrical Characteristics (Per Diode)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Peak forward voltage drop
VFM
(1)
IFM = 10A
Tj=25℃
-
-
0.98
V
Tj=125℃
-
-
0.88
V
Reverse leakage current
IRM
(1)
VR = VRRM
Tj=25℃
-
-
25
uA
Tj=125℃
-
-
500
uA
Reverse recovery time
trr
IF = 1A, di/dt =-100 A/us
-
-
30
ns
Junction capacitance
Cj
VR = 4VDC, f=1MHz
-
150
-
pF
Note : (1) Pulse test : tP≤380 ㎲, Duty cycle≤2%
SF20A200HPR


同様の部品番号 - KSD-D0O035-001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KSD-D0O034-001 KODENSHI-KSD-D0O034-001 Datasheet
289Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
More results

同様の説明 - KSD-D0O035-001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SFN20W200CI KODENSHI-SFN20W200CI Datasheet
209Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
KSD-D0O034-001 KODENSHI-KSD-D0O034-001 Datasheet
289Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF20A200HCI KODENSHI-SF20A200HCI Datasheet
264Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF20A200HPI KODENSHI-SF20A200HPI Datasheet
295Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF20A200HPR KODENSHI-SF20A200HPR Datasheet
297Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF20D200D2 KODENSHI-SF20D200D2 Datasheet
284Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF20A200HCI-1 KODENSHI-SF20A200HCI-1 Datasheet
258Kb / 5P
   200V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WSAD92-02 WINSEMI-WSAD92-02 Datasheet
327Kb / 5P
   20A,200V Ultrafast Dual Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SF10A200HPR KODENSHI-SF10A200HPR Datasheet
286Kb / 5P
   200V, 10A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF10A200HPI KODENSHI-SF10A200HPI Datasheet
278Kb / 5P
   200V, 10A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com