データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0586A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0586A
部品情報  SAW Resonator 1040MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0586A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0586A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
E.OUTLINE DRAWING:
Date code: Provided by planer each year
Year code: 9 for 2009,0 for 2010, 1 for 2011…
F.FREQUENCY CHARACTERISTICS:


同様の部品番号 - TC0586A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0586A GOLLEDGE-TC0586A Datasheet
202Kb / 6P
   SAW Resonator 1040.0MHz
More results

同様の説明 - TC0586A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shoulder Electronics Li...
HDRM_TO39 SHOULDER-HDRM_TO39 Datasheet
146Kb / 5P
   SAW RESONATOR
HDRM_SMD-20 SHOULDER-HDRM_SMD-20 Datasheet
152Kb / 6P
   SAW RESONATOR
logo
Integrated Technology F...
R40731 ITF-R40731 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R44761 ITF-R44761 Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Resonator
R39001 ITF-R39001 Datasheet
228Kb / 6P
   SAW Resonator
logo
EPCOS
R960 EPCOS-R960 Datasheet
30Kb / 5P
   SAW resonator
logo
Integrated Technology F...
R31101 ITF-R31101 Datasheet
254Kb / 6P
   SAW Resonator
R31451 ITF-R31451 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R31801 ITF-R31801 Datasheet
256Kb / 6P
   SAW Resonator
R41751 ITF-R41751 Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com