データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SCR553P データシート(PDF) 5 Page - Rohm

部品番号 2SCR553P
部品情報  NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR553P データシート(HTML) 5 Page - Rohm

  2SCR553P Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR553P Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR553P Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR553P Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR553P Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR553P Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR553P Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
2SCR553P
lElectrical characteristic curves
(Ta = 25°C)
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
Ta=25ºC
Single non repetitive pulse
100ms
10ms
1ms
DC
(Mounted on a
ceramic board)
DC
(Mounted on a
reference land)
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
Cob
Cib
Ta=25ºC
f=1MHz
IE=0A
IC=0A
Fig.9 Emitter input capacitance vs.
Emitter-Base Voltage
Collector output capacitance vs.
Collector-Base Voltage
COLLECTOR - BASE VOLTAGE : VCB [V]
EMITTER - BASE VOLTAGE : VEB [V]
Fig.10 Safe Operating Area
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE [V]
5/6
2013.04 - Rev.B


同様の部品番号 - 2SCR553P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SCR553P ROHM-2SCR553P Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR553P5 ROHM-2SCR553P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR553PFRA ROHM-2SCR553PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (50V / 2A)
2SCR553P ROHM-2SCR553P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
More results

同様の説明 - 2SCR553P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SCR574DA07 ROHM-2SCR574DA07 Datasheet
799Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR512R ROHM-2SCR512R Datasheet
1Mb / 7P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR574D ROHM-2SCR574D Datasheet
803Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR512RHZG ROHM-2SCR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SCR513RHZG ROHM-2SCR513RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 1.0A 50V Middle Power Transistor
20181211 - Rev.001
2SCR573DFHG ROHM-2SCR573DFHG Datasheet
1Mb / 8P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
2SCR533PT100 ROHM-2SCR533PT100 Datasheet
384Kb / 8P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR573D ROHM-2SCR573D Datasheet
800Kb / 7P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com