データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM23058BY データシート(PDF) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

部品番号 LM23058BY
部品情報  2.30 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
ホームページ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM23058BY データシート(HTML) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM23058BY Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM23058BY Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM23058BY Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121831
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 3/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 2.30 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
Electrical Characteristics & Absolute Maximum Ratings
Electrical
Characteristics
[1]
Absolute Maximum Ratings
[1]
VF@
IF=20mA
[2]
Color
Typ.
Max.
Reverse
Current
VR=5V
Power
Dissipation
DC
Forward
Current
Peak
Forward
Current
[3]
Super Red
Per Dot
1.8
2.2
30
60
25
100
Hi-Red
Per Dot
1.8
2.2
30
60
25
100
Orange
Per Dot
2.1
2.5
30
80
30
100
Yellow
Per Dot
2.1
2.5
30
80
30
100
Green
Per Dot
2.2
2.5
30
80
30
100
Ultra Red
Per Dot
1.9
2.6
30
60
30
100
Ultra Orange
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Amber
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Yellow
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Green
Per Dot
2.1
2.6
30
75
30
100
Pure Green
Per Dot
3.5
4.0
30
110
30
100
Ultra Blue
Per Dot
3.5
4.0
30
120
30
100
Ultra White
Per Dot
3.5
4.0
30
120
30
100
Unit:
\
V
V
uA
mW
mA
mA
Notes:
1. At Ta = 25 °C.
2. Forward voltage at forward current = 20mA.
3. Peak forward current at 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse.


同様の部品番号 - LM23058BY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23058BRG LIGHTKEY-LM23058BRG Datasheet
114Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM23058BURUG LIGHTKEY-LM23058BURUG Datasheet
114Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
More results

同様の説明 - LM23058BY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23058CD LIGHTKEY-LM23058CD Datasheet
171Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM23058CDRG LIGHTKEY-LM23058CDRG Datasheet
113Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM23058ABRG LIGHTKEY-LM23058ABRG Datasheet
114Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM46058AB LIGHTKEY-LM46058AB Datasheet
141Kb / 3P
   4.60 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
logo
Marktech Corporate
MTAN2124-11A MARKTECH-MTAN2124-11A Datasheet
45Kb / 1P
   Marktech 2.30 5x8 Dot Matrix
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23088BURPGUB LIGHTKEY-LM23088BURPGUB Datasheet
159Kb / 3P
   2.30 inch 8x8 RGB Dot Matrix LED Display
logo
China Semiconductor Cor...
CSM-58211G CHINASEMI-CSM-58211G Datasheet
194Kb / 5P
   2.3 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
CSM-58432G CHINASEMI-CSM-58432G Datasheet
198Kb / 5P
   4.6 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
CSM-58111G CHINASEMI-CSM-58111G Datasheet
182Kb / 5P
   1.4 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
CSM-58111T9 CHINASEMI-CSM-58111T9 Datasheet
185Kb / 5P
   1.4 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com