データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CZT2222 データシート(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp

部品番号 CZT2222
部品情報  NPN SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CZT2222 データシート(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp

  CZT2222 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CZT2222 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
300
Central
Central
Central
Central
Central
Semiconductor Corp.
Semiconductor Corp.
Semiconductor Corp.
Semiconductor Corp.
Semiconductor Corp.
TM
SOT-223 CASE
CZT2222A
NPN SILICON TRANSISTOR
DESCRIPTION
The
CENTRAL
SEMICONDUCTOR
CZT2222A type is an NPN silicon transistor
manufactured by the epitaxial planar process,
epoxy molded in a surface mount package,
designed for general purpose amplifier and
switching applications.
MAXIMUM RATINGS (TA=25
oC)
SYMBOL
UNITS
Collector-Base Voltage
VCBO
75
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
40
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
6.0
V
Collector Current
IC
600
mA
Power Dissipation
PD
2.0
W
Operating and Storage
Junction Temperature
TJ,Tstg
-65 to +150
oC
Thermal Resistance
ΘJA
62.5
oC/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25
oC unless otherwise noted)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNITS
ICBO
VCB=60V
10
nA
ICBO
VCB=60V, TA=125
oC
10
µA
IEBO
VEB=3.0V
10
nA
ICEV
VCE=60V, VEB=3.0V
10
nA
BVCBO
IC=10µA
75
V
BVCEO
IC=10mA
40
V
BVEBO
IE=10µA
6.0
V
VCE(SAT)
IC=150mA, IB=15mA
0.3
V
VCE(SAT)
IC=500mA, IB=50mA
1.0
V
VBE(SAT)
IC=150mA, IB=15mA
0.6
1.2
V
VBE(SAT)
IC=500mA, IB=50mA
2.0
V
hFE
VCE=10V, IC=0.1mA
35
hFE
VCE=10V, IC=1.0mA
50
hFE
VCE=10V, IC=10mA
75


同様の部品番号 - CZT2222

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A_10 Datasheet
534Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A_15 Datasheet
534Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
More results

同様の説明 - CZT2222

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com