データシートサーチシステム |
|
MC14511 データシート(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
MC14511 データシート(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies |
6 / 9 page UTCMC14511 CMOS IC UTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD. 6 QW-R502-021,B SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 7) (CL=50pF, Ta=25℃) PARAMETER SYMBOL VDD Vdc TEST CONDITIONS Min TYP MAX UNIT Output Rise Time tTLH 5.0 10 15 tTLH=(0.40 ns/pF) CL+20 ns tTLH=(0.25 ns/pF) CL+17.5 ns tTLH=(0.20 ns/pF) CL+15 ns 40 30 25 80 60 50 ns Output Fall Time tTHL 5.0 10 15 tTHL=(1.5 ns/pF) CL+50 ns tTHL=(0.75 ns/pF) CL+37.5 ns tTHL=(0.55 ns/pF) CL+37.5 ns 125 75 65 250 150 130 ns tPLH 5.0 10 15 tPLH=(0.40 ns/pF) CL+620 ns tPLH=(0.25 ns/pF) CL+237.5 ns tPLH=(0.20 ns/pF) CL+165 ns 640 250 175 1280 500 350 Data Propagation Delay Time tPHL 5.0 10 15 tPHL=(1.3 ns/pF) CL+655 ns tPHL=(0.60 ns/pF) CL+260 ns tPHL=(0.35 ns/pF) CL+182.5 ns 720 290 200 1440 580 400 ns tPLH 5.0 10 15 tPLH=(0.30 ns/pF) CL+585 ns tPLH=(0.25 ns/pF) CL+187.5 ns tPLH=(0.15 ns/pF) CL+142.5 ns 600 200 150 750 300 220 Blank Propagation Delay Time tPHL 5.0 10 15 tPHL=(0.85 ns/pF) CL+442.5 ns tPHL=(0.45 ns/pF) CL+177.5 ns tPHL=(0.35 ns/pF) CL+142.5 ns 485 200 160 970 400 320 ns tPLH 5.0 10 15 tPLH=(0.45 ns/pF) CL+290.5 ns tPLH=(0.25 ns/pF) CL+112.5 ns tPLH=(0.20 ns/pF) CL+80 ns 313 125 90 625 250 180 Lamp Test Propagation Delay Time tPHL 5.0 10 15 tPHL=(1.3 ns/pF) CL+248 ns tPHL=(0.45 ns/pF) CL+102.5 ns tPHL=(0.35 ns/pF) CL+72.5 ns 313 125 90 625 250 180 ns Setup Time tsu 5.0 10 15 100 40 30 ns Hold Time th 5.0 10 15 60 40 30 ns Latch Enable Pulse Width tWL 5.0 10 15 520 220 130 260 110 65 ns Note 7: The formulas given are for the typical characteristics only. |
同様の部品番号 - MC14511 |
|
同様の説明 - MC14511 |