データシートサーチシステム |
|
D00469 データシート(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
D00469 データシート(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
1 / 1 page Price Per Pack Dia (mm) Length Pack Size Order Code 0.5 22mm 5 151-7684 1.0 34mm 5 151-7686 1.5 40mm 5 151-7687 2.0 49mm 5 151-7688 2.5 57mm 5 151-7689 3.0 61mm 5 151-7690 3.2 65mm 5 151-7691 3.5 70mm 1 151-7692 4.0 75mm 1 151-7693 4.5 80mm 1 151-7694 4.8 86mm 1 151-7695 5.0 86mm 1 151-7696 5.5 93mm 1 151-7698 6.0 93mm 1 151-7699 6.5 101mm 1 151-7700 7.0 109mm 1 151-7701 7.5 109mm 1 151-7702 8.0 117mm 1 151-7704 8.5 117mm 1 151-7705 9.0 125mm 1 151-7706 9.5 125mm 1 151-7707 10.0 133mm 1 151-7708 10.5 133mm 1 151-7709 11.0 142mm 1 151-7710 11.5 142mm 1 151-7711 12.0 151mm 1 151-7712 HSS Jobber Drill Bits Ì HSS - Ground to DIN338 Ì Black oxide M1 material Ì Straight shank Ì 118° standard point Ì For metal, wood and plastic 494449.473610 |
同様の部品番号 - D00469 |
|
同様の説明 - D00469 |