データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N2970 データシート(PDF) 3 Page - Digitron Semiconductors

部品番号 1N2970
部品情報  10 WATT ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
ホームページ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N2970 データシート(HTML) 3 Page - Digitron Semiconductors

  1N2970 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N2970 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 1N2970 Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N2970-1N3015B AND 1N3993 THRU 1N4000A
10 WATT ZENER DIODES
sales@digitroncorp.com
Inches
Millimeters
Dim
Min
Max
Min
Max
A
0.470
0.505
11.940
12.830
B
0.424
0.437
10.770
11.100
C
-
0.405
-
10.290
D
-
0.250
-
6.350
E
0.075
0.175
1.910
4.450
F
0.060
-
1.520
-
J
0.422
0.453
10.720
11.510
K
-
0.800
-
20.320
P
0.163
0.189
4.140
4.800
Q
0.060
-
1.520
-
R
-
0.424
-
10.77
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20120730


同様の部品番号 - 1N2970

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N2970 MICROSEMI-1N2970 Datasheet
103Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
1N2970 MICROSEMI-1N2970 Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N2970 NAINA-1N2970 Datasheet
115Kb / 1P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N2970 NJSEMI-1N2970 Datasheet
291Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
America Semiconductor, ...
1N2970 AMERICASEMI-1N2970 Datasheet
1,019Kb / 2P
   10W Zener Diodes
More results

同様の説明 - 1N2970

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N3996 MICROSEMI-1N3996 Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N2970B NAINA-1N2970B Datasheet
115Kb / 1P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
10EZ39 MICROSEMI-10EZ39 Datasheet
69Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
1N2971A MICROSEMI-1N2971A Datasheet
103Kb / 2P
   SILICON 10 WATT ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
10EZ3.9 NJSEMI-10EZ3.9 Datasheet
122Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N2970 MICROSEMI-1N2970 Datasheet
103Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6485US CDI-DIODE-1N6485US Datasheet
107Kb / 2P
   1.5 WATT ZENER DIODES
CDLL4728 CDI-DIODE-CDLL4728 Datasheet
112Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
logo
First Components Intern...
1N5333 FCI-1N5333 Datasheet
100Kb / 3P
   5 Watt ZENER DIODES
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6632US CDI-DIODE-1N6632US Datasheet
59Kb / 2P
   5 WATT ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com