データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N60 データシート(PDF) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

部品番号 6N60
部品情報  N-Channel Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

6N60 データシート(HTML) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  6N60 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 8Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N60 Datasheet HTML 9Page - Nell Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
SEMICONDUCTOR
Nell High Power Products
RoHS
RoHS
www.nellsemi.com
Page 5 of 10
■ TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS (Cont.)
Fig.2A Switching test circuit
10V
D.U.T.
RL
VDS
VGS
RG
VDD
Pulse Width ≤ 1µs
Duty Factor ≤ 0.1%
Fig.2B Switching Waveforms
VDS
VGS
90%
10%
td(ON)
tR
td(OFF)
tF
Fig.3A Gate charge test circuit
Fig.3B Gate charge waveform
Fig.4A Unclamped lnductive switching test circuit
Fig.4B Unclamped lnductive switching
waveforms
Same Type as
D.U.T.
VDS
D.U.T.
3mA
VGS
0.3µF
50kΩ
0.2µF
12V
QG
QGS
QGD
10V
VGS
Charge
L
VDS
RG
10V
tp
VDD
D.U.T.
VDD
tp
Time
lAS
BVDSS
lD(t)
VDS(t)
6N60 Series


同様の部品番号 - 6N60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
6N60 UTC-6N60 Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
6N60 UTC-6N60 Datasheet
249Kb / 6P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
6N60 UTC-6N60 Datasheet
254Kb / 6P
   6.2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N60 ISC-6N60 Datasheet
157Kb / 2P
   Avalanche Energy Specified
logo
Chongqing Pingwei Enter...
6N60 CHONGQING-6N60 Datasheet
193Kb / 2P
   6A mps,600 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results

同様の説明 - 6N60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com