データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF260 データシート(PDF) 7 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

部品番号 IRF260
部品情報  N-Channel Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

IRF260 データシート(HTML) 7 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  IRF260 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF260 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF260 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF260 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF260 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF260 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF260 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
SEMICONDUCTOR
RoHS
RoHS
Nell High Power Products
TO-3PB
15.6±0.4
9.6
2
3
1.05
+0.2
-0.1
5.45±0.1
5.45±0.1
Φ3.2 0,1
±
4.8±0.2
2.0±0.1
0.65
+0.2
-0.1
1.4
G
D
S
1
2
3
All dimensions in millimeters(inches)
D (Drain)
G
(Gate)
S (Source)
www.nellsemi.com
Page 7 of 7
IRF260 Series
All dimensions in millimeters(inches)
D (Drain)
G
(Gate)
S (Source)
TO-247AB
5.38 (0.212)
6.20 (0.244)
15.49 (0.610)
16.26 (0.640)
16.15 (0.242)
20.80 (0.819)
21.
(0.845)
46
19.81 (0.780)
20.32 (0.800)
4.50 (0.177)Max
1.01 (0.040)
1.40 (0.055)
5.45 (0.215)
5.45 (0.215)
1.65 (0.065)
2.13 (0.084)
2.87 (0.113)
3.12 (0.123)
3.55 (0.138)
3.81 (0.150)
(TYP.)
(TYP.)
G
S
D
4.69 (0.185)
5.31 (0.209)
1.49 (0.059)
2.49 (0.098)
0.40 (0.016)
0.79 (0.031)
2.21 (0.087)
2.59 (0.102)


同様の部品番号 - IRF260

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
IRF200 ETC-IRF200 Datasheet
84Kb / 2P
   50W to 500W HIGH POWER WIRE WOUND RESISTORS FLAT SHAPED ALUMINUM HOUSED
logo
International Rectifier
IRF200B211 IRF-IRF200B211 Datasheet
551Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF200B211 ISC-IRF200B211 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF200B211 IRF-IRF200B211_15 Datasheet
551Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
logo
Infineon Technologies A...
IRF200P222 INFINEON-IRF200P222 Datasheet
1Mb / 17P
   UPS and Inverter applications
V1.0 2017-03-10
More results

同様の説明 - IRF260

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com