データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD6N50TM-WS データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD6N50TM-WS
部品情報  N-Channel UniFETTM MOSFET500 V, 6 A, 900 m廓
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6N50TM-WS データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50TM-WS Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
©2006 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD6N50 / FDU6N50 Rev. C1
www.fairchildsemi.com
5
Figure 12. Gate Charge Test Circuit & Waveform
Figure 13. Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Figure 14. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
EAS =L IAS2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS2
----
2
1
EAS =L IAS2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
LL
I D
I D
t
p
VGS
VGS
IG = const.


同様の部品番号 - FDD6N50TM-WS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6N50TM FAIRCHILD-FDD6N50TM Datasheet
845Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6N50TM ISC-FDD6N50TM Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6N50TM FAIRCHILD-FDD6N50TM_10 Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FDD6N50TM_F085 FAIRCHILD-FDD6N50TM_F085 Datasheet
946Kb / 8P
   Improved dv/dt capability
More results

同様の説明 - FDD6N50TM-WS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDPF16N50T FAIRCHILD-FDPF16N50T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 500 V, 16 A, 380 m廓
FDD18N20LZ FAIRCHILD-FDD18N20LZ Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 200 V, 16 A, 125 m廓
FDPF51N25YDTU FAIRCHILD-FDPF51N25YDTU Datasheet
518Kb / 11P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 250 V, 51 A, 60 m廓
FQA11N90F109 FAIRCHILD-FQA11N90F109 Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 11.4 A, 960 m廓
FQB10N50CFTM FAIRCHILD-FQB10N50CFTM Datasheet
600Kb / 8P
   N-Channel QFETR FRFETR MOSFET500 V, 10 A, 610 m
FDD7N60NZTM FAIRCHILD-FDD7N60NZTM Datasheet
668Kb / 9P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 5.5 A, 1.25 廓
FDPF15N65YDTU FAIRCHILD-FDPF15N65YDTU Datasheet
837Kb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 650 V, 15 A, 440 m?
FCD900N60ZCT-ND FAIRCHILD-FCD900N60ZCT-ND Datasheet
614Kb / 9P
   FCD900N60Z N-Channel SuperFET II MOSFET 600 V, 4.5 A, 900 m廓
FDPF20N50FT FAIRCHILD-FDPF20N50FT Datasheet
429Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM FRFET짰 MOSFET 500 V, 20 A, 260 m?
FDP8N50NZ FAIRCHILD-FDP8N50NZ Datasheet
882Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 500 V, 8 A, 850 m
October 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com