データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

X0202G-T92-K データシート(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

部品番号 X0202G-T92-K
部品情報  SENSITIVE SCRS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

X0202G-T92-K データシート(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  X0202G-T92-K Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies X0202G-T92-K Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies X0202G-T92-K Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies X0202G-T92-K Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies X0202G-T92-K Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
X0202/A/B
SCR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R301-006.D
TYPICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
Non-Repetitive Surge Peak On-State Current
for a Sinusoidal Pulse with Width tp<10ms, and
Corresponding Value of I2t
0.01
0.10
10.00
1
1.00
10
100
300
Surge Peak On-state Current vs.
Number of Cycles
1
5
10
100
10
15
20
1000
25
0
tp=10ms
one cycle
Ta=25(℃)
Repetitive
TJ initial=25(℃)
Nonrepetitive
Number of cycles
tp(ms)
I2t
ITSM
TJ inital=25℃
dI/dt
Limitation
Number of Cycles


同様の部品番号 - X0202G-T92-K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
X0202G-T92-K UTC-X0202G-T92-K Datasheet
332Kb / 5P
   SENSITIVE SCRS
More results

同様の説明 - X0202G-T92-K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
T106D4 LITTELFUSE-T106D4 Datasheet
205Kb / 12P
   Sensitive SCRs
logo
Unisonic Technologies
X0202 UTC-X0202_10 Datasheet
332Kb / 5P
   SENSITIVE SCRS
X0202 UTC-X0202 Datasheet
218Kb / 5P
   SENSITIVE SCRS
logo
Littelfuse
T106D2 LITTELFUSE-T106D2 Datasheet
205Kb / 12P
   Sensitive SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
BT169 JIEJIE-BT169 Datasheet
394Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
MCR100-8 JIEJIE-MCR100-8 Datasheet
386Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
1PT NELLSEMI-1PT_18 Datasheet
1Mb / 5P
   Sensitive gate SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX011 JIEJIE-JX011 Datasheet
314Kb / 4P
   Sensitive gate SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
2PT NELLSEMI-2PT Datasheet
761Kb / 6P
   Sensitive gate SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
MCR100-6 JIEJIE-MCR100-6 Datasheet
391Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com