データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU-46PR-0 データシート(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 BU-46PR-0
部品情報  Insulator for Miniature Plier-Type Clip
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-46PR-0 データシート(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-46PR-0 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
• Insulator for Miniature Plier-Type Clip
• Protective flexible vinyl insulator for BU-46
• Material: PVC
• Length: 1.7” (43.18 mm)
• *Std. Colors: -0 Black, -2 Red
• RoHS Compliant
Part Number:
BU-46PR-*
Description:
Insulator for Miniature
3107
Plier-Type Clip


同様の部品番号 - BU-46PR-0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BU-46A-0 ETC2-BU-46A-0 Datasheet
50Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46A-033Z ETC2-BU-46A-033Z Datasheet
91Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46A-2 ETC2-BU-46A-2 Datasheet
50Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46C-0 ETC2-BU-46C-0 Datasheet
50Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46C-023Z ETC2-BU-46C-023Z Datasheet
81Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
More results

同様の説明 - BU-46PR-0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BU-46C-023Z ETC2-BU-46C-023Z Datasheet
81Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46A-0 ETC2-BU-46A-0 Datasheet
50Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46C-0 ETC2-BU-46C-0 Datasheet
50Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46A-2 ETC2-BU-46A-2 Datasheet
50Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-46A-033Z ETC2-BU-46A-033Z Datasheet
91Kb / 1P
   Miniature Plier-Type Clip
BU-43PR-0 ETC2-BU-43PR-0 Datasheet
48Kb / 1P
   Insulator for Plier-Type Clip
BU-40A-0 ETC2-BU-40A-0 Datasheet
57Kb / 1P
   Micro Plier-Type Clip
BU-40C-0 ETC2-BU-40C-0 Datasheet
57Kb / 1P
   Micro Plier-Type Clip
BU-41A-0 ETC2-BU-41A-0 Datasheet
91Kb / 1P
   LARGE PLIER CLIP
BU-49-0 ETC2-BU-49-0 Datasheet
1Mb / 1P
   Insulator for Automotive Clip
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com